データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMBJ7.0 データシート (PDF) - UNIOHM CORPORATION

SMBJ7.0 Datasheet PDF - UNIOHM CORPORATION
部品番号 SMBJ7.0
ダウンロード  SMBJ7.0 ダウンロード

ファイルサイズ   337.8 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  UNIOHM [UNIOHM CORPORATION]
ホームページ  http://www.uniohm.com.tw
Logo UNIOHM - UNIOHM CORPORATION
部品情報 SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS

SMBJ7.0 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
SMBJ7.0 Datasheet PDF - UNIOHM CORPORATION

部品番号 SMBJ7.0
ダウンロード  SMBJ7.0 Click to download

ファイルサイズ   337.8 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  UNIOHM [UNIOHM CORPORATION]
ホームページ  http://www.uniohm.com.tw
Logo UNIOHM - UNIOHM CORPORATION
部品情報 SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS

SMBJ7.0 データシート (HTML) - UNIOHM CORPORATION

SMBJ7.0 Datasheet HTML 1Page - UNIOHM CORPORATION SMBJ7.0 Datasheet HTML 2Page - UNIOHM CORPORATION SMBJ7.0 Datasheet HTML 3Page - UNIOHM CORPORATION SMBJ7.0 Datasheet HTML 4Page - UNIOHM CORPORATION

SMBJ7.0 製品詳細

VOLTAGE RANGE 5.0 to 170 Volts 600 Watts Peak Power

FEATURES
* For surface mount application
* Built-in strain relief
* Excellent clamping capability
* Low profile package
* Fast response time: Typically less than 1.0ps from 0 volt to BV min.
* Typical IR less than 1 A above 10V
* High temperature soldering guaranteed:
   260 °C / 10 seconds at terminals




同様の部品番号 - SMBJ7.0

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Socay Electornics Co., ...
SMBJ7.0 SOCAY-SMBJ7.0 Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
logo
Jinan Gude Electronic D...
SMBJ7.0 JGD-SMBJ7.0 Datasheet
301Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Microsemi Corporation
SMBJ7.0 MICROSEMI-SMBJ7.0 Datasheet
183Kb / 4P
   SURFACE MOUNT 600 Watt SURFACE MOUNT 600 Watt
logo
Socay Electornics Co., ...
SMBJ7.0 SOCAY-SMBJ7.0 Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SMBJ7.0 BILIN-SMBJ7.0 Datasheet
118Kb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results


同様の説明 - SMBJ7.0

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Bytes
SMAJ BYTES-SMAJ Datasheet
336Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
SMBJ BYTES-SMBJ Datasheet
338Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
SMCJ BYTES-SMCJ Datasheet
337Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Silicon Standard Corp.
P4SMA6.8A SSC-P4SMA6.8A Datasheet
348Kb / 4P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors
P4SMAX SSC-P4SMAX Datasheet
354Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
GOOD-ARK Electronics
P6SMB6.8A GOOD-ARK-P6SMB6.8A Datasheet
253Kb / 3P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors
SMBJ5.0 GOOD-ARK-SMBJ5.0 Datasheet
235Kb / 4P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors
logo
List of Unclassifed Man...
SMAJ5.0 ETC-SMAJ5.0 Datasheet
336Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
NIC-Components Corp.
NVS NIC-NVS Datasheet
75Kb / 2P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors
logo
Cystech Electonics Corp...
SMAJ5.0 CYSTEKEC-SMAJ5.0 Datasheet
1Mb / 9P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors
SMBJ5.0 CYSTEKEC-SMBJ5.0 Datasheet
471Kb / 9P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com