データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2544 データシート (PDF) - KR Electronics, Inc.

2544 Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.
部品番号 2544
ダウンロード  2544 ダウンロード

ファイルサイズ   24.69 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  KR [KR Electronics, Inc.]
ホームページ  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
部品情報 Bandpass Filter

2544 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
2544 Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.

部品番号 2544
ダウンロード  2544 Click to download

ファイルサイズ   24.69 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  KR [KR Electronics, Inc.]
ホームページ  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
部品情報 Bandpass Filter

2544 データシート (HTML) - KR Electronics, Inc.

2544 Datasheet HTML 1Page - KR Electronics, Inc. 2544 Datasheet HTML 2Page - KR Electronics, Inc.

2544 製品詳細

General Description
KR 2544 is a 65 MHz bandpass filter. The filter has a 3 dB bandwidth of 10 MHz and is designed for 50 Ω source and load impedance. Other center frequencies and bandwidths are available. Please consult the factory.

Features
• 65 MHz Bandpass
• 50 Ω
• SMA Connectors




同様の部品番号 - 2544

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Allegro MicroSystems
2544 ALLEGRO-2544 Datasheet
114Kb / 4P
   QUAD DARLINGTON POWER DRIVER
logo
Heyco.
2544 HEYCO-2544 Datasheet
132Kb / 1P
   Break-Away Bumpers
2544 HEYCO-2544 Datasheet
132Kb / 1P
   Break-Away Bumpers
logo
Alpha Wire
25440/2 ALPHAWIRE-25440/2 Datasheet
98Kb / 4P
   Customer Specification
12/12/2022
25440/3 ALPHAWIRE-25440/3 Datasheet
93Kb / 4P
   Customer Specification
1/9/2023
More results


同様の説明 - 2544

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
XFMRS Inc.
XF6007 XFMRS-XF6007_15 Datasheet
76Kb / 1P
   BANDPASS FILTER
logo
KR Electronics, Inc.
1905A-1 KR-1905A-1 Datasheet
21Kb / 1P
   Bandpass Filter
logo
PCA ELECTRONICS INC.
EPB5162G PCA-EPB5162G Datasheet
18Kb / 1P
   Bandpass Filter
logo
XFMRS Inc.
XF6003 XFMRS-XF6003 Datasheet
42Kb / 1P
   BANDPASS FILTER
XF6006S XFMRS-XF6006S Datasheet
67Kb / 2P
   BANDPASS FILTER
XFVDSLCO1 XFMRS-XFVDSLCO1 Datasheet
62Kb / 1P
   BANDPASS FILTER
XFVDSLCPE1 XFMRS-XFVDSLCPE1 Datasheet
62Kb / 1P
   BANDPASS FILTER
logo
Integrated Technology F...
250457B ITF-250457B Datasheet
196Kb / 5P
   Bandpass Filter
logo
KR Electronics, Inc.
2157-17.25-5-50 KR-2157-17.25-5-50 Datasheet
22Kb / 2P
   Bandpass Filter
2157-20-5-50 KR-2157-20-5-50 Datasheet
22Kb / 2P
   Bandpass Filter
2157-51.75-5-50 KR-2157-51.75-5-50 Datasheet
22Kb / 2P
   Bandpass Filter
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com