データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SIP-1989HT-02-1001FC データシート (PDF) - IRC - a TT electronics Company.

SIP-1989HT-02-1001FC Datasheet PDF - IRC - a TT electronics Company.
部品番号 SIP-1989HT-02-1001FC
ダウンロード  SIP-1989HT-02-1001FC ダウンロード

ファイルサイズ   526.34 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  IRCTT [IRC - a TT electronics Company.]
ホームページ  http://www.irctt.com
Logo IRCTT - IRC - a TT electronics Company.
部品情報 TaNFilm짰 High Temperature DIP and SIP Networks

SIP-1989HT-02-1001FC Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
SIP-1989HT-02-1001FC Datasheet PDF - IRC - a TT electronics Company.

部品番号 SIP-1989HT-02-1001FC
ダウンロード  SIP-1989HT-02-1001FC Click to download

ファイルサイズ   526.34 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  IRCTT [IRC - a TT electronics Company.]
ホームページ  http://www.irctt.com
Logo IRCTT - IRC - a TT electronics Company.
部品情報 TaNFilm짰 High Temperature DIP and SIP Networks

SIP-1989HT-02-1001FC データシート (HTML) - IRC - a TT electronics Company.

SIP-1989HT-02-1001FC Datasheet HTML 1Page - IRC - a TT electronics Company. SIP-1989HT-02-1001FC Datasheet HTML 2Page - IRC - a TT electronics Company. SIP-1989HT-02-1001FC Datasheet HTML 3Page - IRC - a TT electronics Company.

SIP-1989HT-02-1001FC 製品詳細

TaNFilm® High Temperature DIP and SIP Networks

The IRC 1900HT and 4700HT Series is the ultimate combination of precision performance, reliability, and long term stability in a low profile, TaNFilm® DIP and SIP packages. The rugged welded lead construction combined with the inherent passivation characteristics of tantalum nitride film insure superior continuous performance in high temperature applications over the installed life of the part.

1900HT / 4700HT SERIES
• Inherent reliability
• Custom configurations available
• Bonded leads not susceptible to solder reflow problems
• Absolute tolerence to ±0.1% - ratio accuracy to ±0.05%
• Absolute TCR to ±25 ppm/°C - ratio tracking to ±5ppm/°C




同様の部品番号 - SIP-1989HT-02-1001FC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
VIGO Photonics S.A.
SIP-10-100K-TO39-G VIGO-SIP-10-100K-TO39-G Datasheet
814Kb / 2P
   SIP series preamplifiers
18/03/2021
SIP-10-100K-TO39-NG VIGO-SIP-10-100K-TO39-NG Datasheet
814Kb / 2P
   SIP series preamplifiers
18/03/2021
SIP-10-100K-TO8-G VIGO-SIP-10-100K-TO8-G Datasheet
814Kb / 2P
   SIP series preamplifiers
18/03/2021
SIP-10-100K-TO8-NG VIGO-SIP-10-100K-TO8-NG Datasheet
814Kb / 2P
   SIP series preamplifiers
18/03/2021
SIP-10-100M-TO39-G VIGO-SIP-10-100M-TO39-G Datasheet
814Kb / 2P
   SIP series preamplifiers
18/03/2021
More results


同様の説明 - SIP-1989HT-02-1001FC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
IRC - a TT electronics ...
4700 IRCTT-4700 Datasheet
312Kb / 4P
   TaNFilm짰 Precision SIP Network Commercial and MIL Qualified
8900 IRCTT-8900 Datasheet
260Kb / 4P
   TaNFilm짰 Precision Flat Pack Networks
logo
New Jersey Semi-Conduct...
DAP NJSEMI-DAP Datasheet
418Kb / 1P
   SIP NETWORKS
DAN401 NJSEMI-DAN401 Datasheet
30Kb / 1P
   SIP NETWORKS
logo
IRC - a TT electronics ...
1900 IRCTT-1900 Datasheet
489Kb / 3P
   TaNFilm짰 Precision DIP Network Commercial and MIL Qualified
logo
Welwyn Components Limit...
PFCHT WELWYN-PFCHT Datasheet
168Kb / 2P
   High Temperature TaNFilm짰 Chip Resistors
logo
Tyco Electronics
2-1825059-9 MACOM-2-1825059-9 Datasheet
89Kb / 1P
   DIP, Rotary DIP, SIP Switches and DIP Shunts - Standard
logo
RCD COMPONENTS INC.
CL082V-10R0-G RCD-CL082V-10R0-G Datasheet
178Kb / 1P
   THICK FILM SIP NETWORKS
logo
Vishay Siliconix
TCN VISHAY-TCN Datasheet
93Kb / 2P
   Capacitors Networks, Coated SIP
Revision: 17-Mar-08
MCN VISHAY-MCN Datasheet
89Kb / 2P
   Capacitor Networks, Molded SIP
Revision: 17-Mar-08
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com