データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FDD8426H データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDD8426H Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FDD8426H
ダウンロード  FDD8426H ダウンロード

ファイルサイズ   469.27 Kbytes
ページ   11 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 Dual N & P-Channel PowerTrench짰 MOSFET N-Channel: 40 V, 12 A, 12 m廓 P-Channel: -40 V, -10 A, 17 m廓

FDD8426H Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FDD8426H Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FDD8426H
ダウンロード  FDD8426H Click to download

ファイルサイズ   469.27 Kbytes
ページ   11 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 Dual N & P-Channel PowerTrench짰 MOSFET N-Channel: 40 V, 12 A, 12 m廓 P-Channel: -40 V, -10 A, 17 m廓

FDD8426H データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

Back Button FDD8426H Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD8426H Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD8426H Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD8426H Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD8426H Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD8426H Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD8426H Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD8426H Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD8426H Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FDD8426H Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor Next Button 



同様の部品番号 - FDD8426H

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8424H FAIRCHILD-FDD8424H Datasheet
638Kb / 12P
   Dual N & P-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDD8424H FAIRCHILD-FDD8424H_11 Datasheet
856Kb / 11P
   Dual N & P-Channel PowerTrench짰 MOSFET N-Channel: 40V, 20A, 24m廓 P-Channel: -40V, -20A, 54m廓
FDD8424H_F085A FAIRCHILD-FDD8424H_F085A_13 Datasheet
793Kb / 11P
   Dual N & P-Channel PowerTrench짰 MOSFET N-Channel: 40V, 20A, 24m廓 P-Channel: -40V, -20A, 54m廓
More results


同様の説明 - FDD8426H

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDS4897AC FAIRCHILD-FDS4897AC Datasheet
413Kb / 10P
   Dual N & P-Channel PowerTrench짰 MOSFET N-Channel: 40 V, 6.1 A, 26 m廓 P-Channel: -40 V, -5.2 A, 39 m廓
FDMC8030 FAIRCHILD-FDMC8030 Datasheet
341Kb / 7P
   Dual N-Channel Power Trench짰 MOSFET 40 V, 12 A, 10 m廓
FDMS7700S FAIRCHILD-FDMS7700S Datasheet
471Kb / 12P
   Dual N-Channel PowerTrench짰 MOSFET N-Channel: 30 V, 30 A, 7.5 m廓 N-Channel: 30 V, 40 A, 2.4 m廓
FDMS7600AS FAIRCHILD-FDMS7600AS Datasheet
470Kb / 12P
   Dual N-Channel PowerTrench짰 MOSFET N-Channel: 30 V, 30 A, 7.5 m廓 N-Channel: 30 V, 40 A, 2.8 m廓
FDMC8327L FAIRCHILD-FDMC8327L Datasheet
400Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40 V, 14 A, 9.7 m廓
FDMC8588 FAIRCHILD-FDMC8588 Datasheet
366Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 25 V, 40 A, 5.7 m廓
FDMC8588DC FAIRCHILD-FDMC8588DC Datasheet
401Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 25 V, 40 A, 5.7 m廓
FDS8638 FAIRCHILD-FDS8638 Datasheet
286Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40 V, 18 A, 4.3 m廓
FDS8842NZ FAIRCHILD-FDS8842NZ Datasheet
310Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 40 V, 14.9 A, 7.0 m廓
FDD6796 FAIRCHILD-FDD6796 Datasheet
287Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 25 V, 40 A, 5.7 m廓
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com