データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC-4R64CPE6C データシート (PDF) - Elpida Memory

MC-4R64CPE6C Datasheet PDF - Elpida Memory
部品番号 MC-4R64CPE6C
ダウンロード  MC-4R64CPE6C ダウンロード

ファイルサイズ   173.64 Kbytes
ページ   16 Pages
メーカー  ELPIDA [Elpida Memory]
ホームページ  http://www.elpida.com/en
Logo ELPIDA - Elpida Memory
部品情報 Direct Rambus??DRAM RIMM??Module 64M-BYTE (32M-WORD x 16-BIT)

MC-4R64CPE6C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MC-4R64CPE6C Datasheet PDF - Elpida Memory

部品番号 MC-4R64CPE6C
ダウンロード  MC-4R64CPE6C Click to download

ファイルサイズ   173.64 Kbytes
ページ   16 Pages
メーカー  ELPIDA [Elpida Memory]
ホームページ  http://www.elpida.com/en
Logo ELPIDA - Elpida Memory
部品情報 Direct Rambus??DRAM RIMM??Module 64M-BYTE (32M-WORD x 16-BIT)

MC-4R64CPE6C データシート (HTML) - Elpida Memory

Back Button MC-4R64CPE6C Datasheet HTML 1Page - Elpida Memory MC-4R64CPE6C Datasheet HTML 2Page - Elpida Memory MC-4R64CPE6C Datasheet HTML 3Page - Elpida Memory MC-4R64CPE6C Datasheet HTML 4Page - Elpida Memory MC-4R64CPE6C Datasheet HTML 5Page - Elpida Memory MC-4R64CPE6C Datasheet HTML 6Page - Elpida Memory MC-4R64CPE6C Datasheet HTML 7Page - Elpida Memory MC-4R64CPE6C Datasheet HTML 8Page - Elpida Memory MC-4R64CPE6C Datasheet HTML 9Page - Elpida Memory MC-4R64CPE6C Datasheet HTML 10Page - Elpida Memory Next Button 

MC-4R64CPE6C 製品詳細

Description
The Direct Rambus RIMM module is a general-purpose high-performance memory module subsystem suitable for use in a broad range of applications including computer memory, personal computers, workstations, and other applications where high bandwidth and low latency are required.
MC-4R64CPE6C modules consists of four 128M Direct Rambus DRAM (Direct RDRAM™) devices (µPD488448). These are extremely high-speed CMOS DRAMs organized as 8M words by 16 bits. The use of Rambus Signaling Level (RSL) technology permits 600MHz, 711MHz or 800MHz transfer rates while using conventional system and board design technologies.

Features
• 184 edge connector pads with 1mm pad spacing
• 64 MB Direct RDRAM storage
• Each RDRAM has 32 banks, for 128 banks total on module
• Gold plated contacts
• RDRAMs use Chip Scale Package (CSP)
• Serial Presence Detect support
• Operates from a 2.5 V supply
• Low power and powerdown self refresh modes
• Separate Row and Column buses for higher efficiency
• Over Drive Factor (ODF) support




同様の部品番号 - MC-4R64CPE6C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
MC-4R64CPE6C NEC-MC-4R64CPE6C Datasheet
130Kb / 6P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 64M-BYTE 32M-WORD x 16-BIT
MC-4R64CPE6C-653 NEC-MC-4R64CPE6C-653 Datasheet
130Kb / 6P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 64M-BYTE 32M-WORD x 16-BIT
MC-4R64CPE6C-745 NEC-MC-4R64CPE6C-745 Datasheet
130Kb / 6P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 64M-BYTE 32M-WORD x 16-BIT
MC-4R64CPE6C-845 NEC-MC-4R64CPE6C-845 Datasheet
130Kb / 6P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 64M-BYTE 32M-WORD x 16-BIT
More results


同様の説明 - MC-4R64CPE6C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Elpida Memory
MC-4R64FKE6D-840 ELPIDA-MC-4R64FKE6D-840 Datasheet
458Kb / 14P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 64M-BYTE (32M-WORD x 16-BIT)
logo
NEC
MC-4R64CPE6C NEC-MC-4R64CPE6C Datasheet
130Kb / 6P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 64M-BYTE 32M-WORD x 16-BIT
MC-4R64CEE6B NEC-MC-4R64CEE6B Datasheet
126Kb / 16P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 64M-BYTE 32M-WORD x 16-BIT
logo
Elpida Memory
MC-4R64FKE6D ELPIDA-MC-4R64FKE6D Datasheet
135Kb / 14P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 64M-BYTE (32M-WORD x 16-BIT)
MC-4R64FKE8D-840 ELPIDA-MC-4R64FKE8D-840 Datasheet
458Kb / 14P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 64M-BYTE (32M-WORD x 18-BIT)
MC-4R64FKE8D ELPIDA-MC-4R64FKE8D Datasheet
135Kb / 14P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 64M-BYTE (32M-WORD x 18-BIT)
logo
NEC
MC-4R128CEE6B NEC-MC-4R128CEE6B Datasheet
129Kb / 16P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 128M-BYTE 64M-WORD x 16-BIT
logo
Elpida Memory
MC-4R128FKE6D-840 ELPIDA-MC-4R128FKE6D-840 Datasheet
497Kb / 14P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 128M-BYTE (64M-WORD x 16-BIT)
MC-4R128FKE6D ELPIDA-MC-4R128FKE6D Datasheet
113Kb / 14P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 128M-BYTE (64M-WORD x 16-BIT)
MC-4R128CPE6C ELPIDA-MC-4R128CPE6C Datasheet
175Kb / 16P
   Direct Rambus??DRAM RIMM??Module 128M-BYTE (64M-WORD x 16-BIT)
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com