データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BTA08-600BW3G データシート (PDF) - ON Semiconductor

BTA08-600BW3G Datasheet PDF - ON Semiconductor
部品番号 BTA08-600BW3G
ダウンロード  BTA08-600BW3G ダウンロード

ファイルサイズ   137.87 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 Triacs Silicon Bidirectional Thyristors

BTA08-600BW3G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
BTA08-600BW3G Datasheet PDF - ON Semiconductor

部品番号 BTA08-600BW3G
ダウンロード  BTA08-600BW3G Click to download

ファイルサイズ   137.87 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 Triacs Silicon Bidirectional Thyristors

BTA08-600BW3G データシート (HTML) - ON Semiconductor

BTA08-600BW3G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor BTA08-600BW3G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor BTA08-600BW3G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor BTA08-600BW3G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor BTA08-600BW3G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor BTA08-600BW3G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor

BTA08-600BW3G 製品詳細

Triacs
Silicon Bidirectional Thyristors

Designed for high performance full-wave ac control applications where high noise immunity and high commutating di/dt are required.

Features
• Blocking Voltage to 800 V
• On-State Current Rating of 8 A RMS at 80°C
• Uniform Gate Trigger Currents in Three Quadrants
• High Immunity to dV/dt − 2000 V/s minimum at 125°C
• Minimizes Snubber Networks for Protection
• Industry Standard TO-220AB Package
• High Commutating dI/dt − 1.5 A/ms minimum at 125°C
• Internally Isolated (2500 VRMS)
• These are Pb−Free Devices




同様の部品番号 - BTA08-600BW3G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
BTA08-600BW STMICROELECTRONICS-BTA08-600BW Datasheet
185Kb / 4P
   SNUBBERLESS TRIACS
BTA08-600BW STMICROELECTRONICS-BTA08-600BW Datasheet
151Kb / 12P
   Snubberless?? logic level and standard 8 A Triacs
BTA08-600BW STMICROELECTRONICS-BTA08-600BW Datasheet
191Kb / 4P
   SN UBBERLESS TRIACS
logo
Kersemi Electronic Co.,...
BTA08-600BW KERSEMI-BTA08-600BW Datasheet
817Kb / 4P
   SENSITIVE GATE TRIACS
logo
Inchange Semiconductor ...
BTA08-600BW ISC-BTA08-600BW Datasheet
121Kb / 1P
   isc Triacs
More results


同様の説明 - BTA08-600BW3G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
BTA16-600BW3G ONSEMI-BTA16-600BW3G Datasheet
115Kb / 6P
   Triacs Silicon Bidirectional Thyristors
December, 2008 ??Rev. 1
BTB08-600BW3G ONSEMI-BTB08-600BW3G Datasheet
90Kb / 6P
   Triacs Silicon Bidirectional Thyristors
February, 2008 - Rev. 1
BTB16-600BW3G ONSEMI-BTB16-600BW3G Datasheet
157Kb / 6P
   Triacs Silicon Bidirectional Thyristors
May, 2009 ??Rev. 2
MAC4DCM ONSEMI-MAC4DCM_06 Datasheet
83Kb / 8P
   Triacs Silicon Bidirectional Thyristors
May, 2006 ??Rev. 6
MAC9 ONSEMI-MAC9_05 Datasheet
65Kb / 6P
   Triacs Silicon Bidirectional Thyristors
December, 2005 ??Rev. 3
MAC12D ONSEMI-MAC12D Datasheet
61Kb / 6P
   Triacs Silicon Bidirectional Thyristors
December, 2005 ??Rev. 4
MAC12HCD ONSEMI-MAC12HCD_05 Datasheet
61Kb / 6P
   Triacs Silicon Bidirectional Thyristors
December, 2005 ??Rev. 3
logo
Kersemi Electronic Co.,...
MAC9D KERSEMI-MAC9D Datasheet
399Kb / 6P
   Triacs Silicon Bidirectional Thyristors
MAC12HCD KERSEMI-MAC12HCD Datasheet
415Kb / 6P
   Triacs Silicon Bidirectional Thyristors
logo
ON Semiconductor
BTA12-600BW3G ONSEMI-BTA12-600BW3G Datasheet
146Kb / 6P
   Triacs Silicon Bidirectional Thyristors
August, 2008 ??Rev. 0
More results




ON Semiconductor について


「ON Semiconductorは、自動車、コンピューティング、消費財、産業、通信市場など、さまざまなアプリケーション向けに幅広い半導体製品を設計、開発、製造する公開企業です。
同社は1999年に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置いています。
Semiconductorは、電源MOSFET、ダイオード、整流器、電圧レギュレーターなど、電力管理、アナログ、離散半導体の幅広いポートフォリオを提供します。
同社の製品は、エネルギー効率が高く、信頼性が高く、費用対効果が高いように設計されており、ポータブルエレクトロニクス、産業自動化システム、再生可能エネルギーシステム、自動車用エレクトロニクスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。
Semiconductorは、イノベーションと顧客満足度に取り組んでおり、お客様のニーズを満たすために最高の半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。」

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com