データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NTJD5121N データシート (PDF) - ON Semiconductor

NTJD5121N Datasheet PDF - ON Semiconductor
部品番号 NTJD5121N
ダウンロード  NTJD5121N ダウンロード

ファイルサイズ   82.1 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 Power MOSFET 60 V, 295 mA, Dual N-Channel with ESD Protection, SC-88

NTJD5121N Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
NTJD5121N Datasheet PDF - ON Semiconductor

部品番号 NTJD5121N
ダウンロード  NTJD5121N Click to download

ファイルサイズ   82.1 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 Power MOSFET 60 V, 295 mA, Dual N-Channel with ESD Protection, SC-88

NTJD5121N データシート (HTML) - ON Semiconductor




同様の部品番号 - NTJD5121N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
NTJD5121N ONSEMI-NTJD5121N Datasheet
108Kb / 5P
Power MOSFET 60 V, 295 mA, Dual N?묬hannel with ESD
October, 2013 ??Rev. 6
NTJD5121N ONSEMI-NTJD5121N Datasheet
75Kb / 6P
Power MOSFET
July, 2015 ??Rev. 9
NTJD5121NT1G ONSEMI-NTJD5121NT1G Datasheet
108Kb / 5P
Power MOSFET 60 V, 295 mA, Dual N?묬hannel with ESD
October, 2013 ??Rev. 6
NTJD5121NT1G ONSEMI-NTJD5121NT1G Datasheet
75Kb / 6P
Power MOSFET
July, 2015 ??Rev. 9
logo
VBsemi Electronics Co.,...
NTJD5121NT1G VBSEMI-NTJD5121NT1G Datasheet
945Kb / 6P
Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
More results


同様の説明 - NTJD5121N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
NTJD5121NT2G ONSEMI-NTJD5121NT2G Datasheet
108Kb / 5P
Power MOSFET 60 V, 295 mA, Dual N?묬hannel with ESD
October, 2013 ??Rev. 6
NTJD4401N ONSEMI-NTJD4401N_08 Datasheet
86Kb / 5P
Small Signal MOSFET 20 V, Dual N-Channel, SC-88 ESD Protection
January, 2008 - Rev. 4
NTJD4401N ONSEMI-NTJD4401N_06 Datasheet
66Kb / 5P
Small Signal MOSFET 20 V, Dual N-Channel, SC-88 ESD Protection
November, 2006 ??Rev. 3
NTZD5110N ONSEMI-NTZD5110N Datasheet
110Kb / 5P
60 V, 310 mA, Dual N?묬hannel with ESD Protection, SOT??63
April, 2007 ??Rev. 3
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK7002D FS-FTK7002D Datasheet
413Kb / 4P
Dual Small Signal MOSFET 115 mAmps, 60 Volts N-Channel SC-88
logo
ON Semiconductor
NTJS4160N ONSEMI-NTJS4160N Datasheet
87Kb / 5P
Power MOSFET 30 V, 3.2 A, Single N-Channel, SC-88
March, 2008 - Rev. 1
logo
NXP Semiconductors
BSS138PS NXP-BSS138PS Datasheet
374Kb / 16P
60 V, 320 mA dual N-channel Trench MOSFET
Rev. 1-2 November 2010
logo
Nexperia B.V. All right...
2N7002BKV NEXPERIA-2N7002BKV Datasheet
281Kb / 14P
60 V, 340 mA dual N-channel Trench MOSFET
28 December 2022
logo
NXP Semiconductors
2N7002BKS PHILIPS-2N7002BKS_15 Datasheet
384Kb / 16P
60 V, 300 mA dual N-channel Trench MOSFET
Rev. 2-23 September 2010
BSS138BKS PHILIPS-BSS138BKS_15 Datasheet
888Kb / 17P
60 V, 320 mA dual N-channel Trench MOSFET
Rev. 1-12 August 2011
More results




ON Semiconductor について


「ON Semiconductorは、自動車、コンピューティング、消費財、産業、通信市場など、さまざまなアプリケーション向けに幅広い半導体製品を設計、開発、製造する公開企業です。
同社は1999年に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置いています。
Semiconductorは、電源MOSFET、ダイオード、整流器、電圧レギュレーターなど、電力管理、アナログ、離散半導体の幅広いポートフォリオを提供します。
同社の製品は、エネルギー効率が高く、信頼性が高く、費用対効果が高いように設計されており、ポータブルエレクトロニクス、産業自動化システム、再生可能エネルギーシステム、自動車用エレクトロニクスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。
Semiconductorは、イノベーションと顧客満足度に取り組んでおり、お客様のニーズを満たすために最高の半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。」

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com