データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DL-3355AW-HTAS データシート (PDF) - Optoway Technology Inc

DL-3355AW-HTAS Datasheet PDF - Optoway Technology Inc
部品番号 DL-3355AW-HTAS
ダウンロード  DL-3355AW-HTAS ダウンロード

ファイルサイズ   93.03 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  OPTOWAY [Optoway Technology Inc]
ホームページ  http://www.optoway.com.tw
Logo OPTOWAY - Optoway Technology Inc
部品情報 Uncooled 1310 nm MQW-DFB LD forWide-Band CDMA application

DL-3355AW-HTAS Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
DL-3355AW-HTAS Datasheet PDF - Optoway Technology Inc

部品番号 DL-3355AW-HTAS
ダウンロード  DL-3355AW-HTAS Click to download

ファイルサイズ   93.03 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  OPTOWAY [Optoway Technology Inc]
ホームページ  http://www.optoway.com.tw
Logo OPTOWAY - Optoway Technology Inc
部品情報 Uncooled 1310 nm MQW-DFB LD forWide-Band CDMA application

DL-3355AW-HTAS データシート (HTML) - Optoway Technology Inc

DL-3355AW-HTAS Datasheet HTML 1Page - Optoway Technology Inc DL-3355AW-HTAS Datasheet HTML 2Page - Optoway Technology Inc DL-3355AW-HTAS Datasheet HTML 3Page - Optoway Technology Inc DL-3355AW-HTAS Datasheet HTML 4Page - Optoway Technology Inc



同様の部品番号 - DL-3355AW-HTAS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Optoway Technology Inc
DL-3355AR-HFS OPTOWAY-DL-3355AR-HFS Datasheet
92Kb / 4P
   Uncooled 1310 nm MQW-DFB LD for CATV return path application
DL-3355AR-HLS OPTOWAY-DL-3355AR-HLS Datasheet
92Kb / 4P
   Uncooled 1310 nm MQW-DFB LD for CATV return path application
DL-3355AR-HSS OPTOWAY-DL-3355AR-HSS Datasheet
92Kb / 4P
   Uncooled 1310 nm MQW-DFB LD for CATV return path application
DL-3355AR-HTS OPTOWAY-DL-3355AR-HTS Datasheet
92Kb / 4P
   Uncooled 1310 nm MQW-DFB LD for CATV return path application
DL-3355AR-HXS OPTOWAY-DL-3355AR-HXS Datasheet
92Kb / 4P
   Uncooled 1310 nm MQW-DFB LD for CATV return path application
More results


同様の説明 - DL-3355AW-HTAS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Optoway Technology Inc
DL-53X8AW OPTOWAY-DL-53X8AW Datasheet
92Kb / 4P
   Uncooled 1550 nm MQW-DFB LD forWide-Band CDMA application
DL-53X8AW-CXX0 OPTOWAY-DL-53X8AW-CXX0 Datasheet
92Kb / 4P
   Uncooled 1470 ~ 1610 nm CWDM MQW-DFB LD forWide-Band CDMA application
DL-3338AC OPTOWAY-DL-3338AC Datasheet
91Kb / 4P
   Uncooled 1310 nm MQW-DFB LD for CDMA wireless communication
DL-3338AR OPTOWAY-DL-3338AR Datasheet
92Kb / 4P
   Uncooled 1310 nm MQW-DFB LD for CATV return path application
DL-53X8AC OPTOWAY-DL-53X8AC Datasheet
92Kb / 4P
   Uncooled 1550 nm MQW-DFB LD for CDMA wireless communication
DL-3500 OPTOWAY-DL-3500 Datasheet
133Kb / 2P
   1310 nm DFB LASER DIODE MODULES UNCOOLED MQW DFB LD WITH RECEPTACLE
DL-3340 OPTOWAY-DL-3340 Datasheet
94Kb / 2P
   1310 nm DFB LASER DIODE MODULES UNCOOLED MQW DFB LD WITH PIGTAIL
DL-3500 OPTOWAY-DL-3500_09 Datasheet
93Kb / 5P
   1310 nm DFB LASER DIODE MODULES UNCOOLED MQW DFB LD WITH RECEPTACLE
DL-3300 OPTOWAY-DL-3300_09 Datasheet
81Kb / 4P
   1310 nm DFB LASER DIODE MODULES UNCOOLED MQW DFB LD WITH PIGTAIL
DL-3300 OPTOWAY-DL-3300 Datasheet
101Kb / 2P
   1310 nm DFB LASER DIODE MODULES UNCOOLED MQW DFB LD WITH PIGTAIL
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com