データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

C100AJ-00 データシート (PDF) - SHANTOU HUASHAN ELECTRONIC DEVICES CO.,LTD

C100AJ-00 Datasheet PDF - SHANTOU HUASHAN ELECTRONIC DEVICES CO.,LTD
部品番号 C100AJ-00
ダウンロード  C100AJ-00 ダウンロード

ファイルサイズ   29.89 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  HUASHAN [SHANTOU HUASHAN ELECTRONIC DEVICES CO.,LTD]
ホームページ  http://www.huashan.com.cn
Logo HUASHAN - SHANTOU HUASHAN ELECTRONIC DEVICES CO.,LTD
部品情報 NPN SILICON TRANSISTOR

C100AJ-00 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
C100AJ-00 Datasheet PDF - SHANTOU HUASHAN ELECTRONIC DEVICES CO.,LTD

部品番号 C100AJ-00
ダウンロード  C100AJ-00 Click to download

ファイルサイズ   29.89 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  HUASHAN [SHANTOU HUASHAN ELECTRONIC DEVICES CO.,LTD]
ホームページ  http://www.huashan.com.cn
Logo HUASHAN - SHANTOU HUASHAN ELECTRONIC DEVICES CO.,LTD
部品情報 NPN SILICON TRANSISTOR

C100AJ-00 データシート (HTML) - SHANTOU HUASHAN ELECTRONIC DEVICES CO.,LTD

C100AJ-00 Datasheet HTML 1Page - SHANTOU HUASHAN ELECTRONIC DEVICES CO.,LTD

C100AJ-00 製品詳細

882 Transistor Chip Manual

█ Introduction to the chip
   Chip size: 4 inches (100mm)
   Chip code: C100AJ-00
   Chip thickness: 240±20µm
   Die size: 1000×1000µm 2
   Welding position size: B pole 215×215µm 2; E pole 210×210µm 2
   Electrode metal: aluminum
   Back metal: gold
   Typical package: 2SD882, HS882, H882




同様の部品番号 - C100AJ-00

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Continental Device Indi...
C100 CDIL-C100 Datasheet
88Kb / 4P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
logo
Amphenol Corporation
C100 AMPHENOL-C100 Datasheet
1Mb / 16P
   Thermometrics temperature sensor solutions
logo
Hamamatsu Corporation
C10000 HAMAMATSU-C10000 Datasheet
160Kb / 2P
   Time Delay Integration Camera
logo
Omron Electronics LLC
C1000H-APS01 OMRON-C1000H-APS01 Datasheet
1Mb / 182P
   Programmable Controllers
C1000H-CE001 OMRON-C1000H-CE001 Datasheet
8Mb / 70P
   Multi-application Controllers: From High-performance Machine C ontrol to Highly Reliable Process Control
More results


同様の説明 - C100AJ-00

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
KSC5603D FAIRCHILD-KSC5603D_10 Datasheet
115Kb / 5P
   NPN Silicon Transistor, Planar Silicon Transistor
logo
STMicroelectronics
MJE521 STMICROELECTRONICS-MJE521 Datasheet
61Kb / 4P
   SILICON NPN TRANSISTOR
logo
Seme LAB
BFT33A SEME-LAB-BFT33A Datasheet
21Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Central Semiconductor C...
CMPT5551 CENTRAL-CMPT5551 Datasheet
78Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
CZT2222A CENTRAL-CZT2222A Datasheet
94Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
NEC
2SC3731 NEC-2SC3731 Datasheet
193Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Sanyo Semicon Device
2SC3486 SANYO-2SC3486 Datasheet
41Kb / 1P
   SILICON NPN TRANSISTOR
logo
NEC
NE685M03 NEC-NE685M03 Datasheet
34Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
2SD774 NEC-2SD774 Datasheet
161Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR
AA1L3Z NEC-AA1L3Z Datasheet
119Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
NE688M23 NEC-NE688M23 Datasheet
19Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com