データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TA0288A データシート (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0288A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品番号 TA0288A
ダウンロード  TA0288A ダウンロード

ファイルサイズ   271.1 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品情報 SAW Filter 1216.88 MHz SMD 3.0횞3.0mm

TA0288A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
TA0288A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TA0288A
ダウンロード  TA0288A Click to download

ファイルサイズ   271.1 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品情報 SAW Filter 1216.88 MHz SMD 3.0횞3.0mm

TA0288A データシート (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0288A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0288A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0288A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0288A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0288A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



同様の部品番号 - TA0288A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0288A GOLLEDGE-TA0288A Datasheet
73Kb / 4P
   SAW Filter 1216.88MHz
More results


同様の説明 - TA0288A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0355A TAI-SAW-TA0355A Datasheet
265Kb / 5P
   SAW Filter 1216.88 MHz SMD 3.0횞3.0mm
TA0438A TAI-SAW-TA0438A Datasheet
270Kb / 6P
   SAW Filter 810 MHz SMD 3.0횞3.0mm
TA2211A TAI-SAW-TA2211A Datasheet
742Kb / 7P
   SAW Filter 915 MHz SMD 3.0횞3.0mm
TA2403A TAI-SAW-TA2403A Datasheet
751Kb / 7P
   SAW Filter 2700 MHz SMD 3.0횞3.0mm
TA2432A TAI-SAW-TA2432A Datasheet
739Kb / 7P
   SAW Filter 1457 MHz SMD 3.0횞3.0mm
TA2493A TAI-SAW-TA2493A Datasheet
727Kb / 7P
   SAW Filter 1176.45 MHz SMD 3.0횞3.0mm
TA0364A TAI-SAW-TA0364A Datasheet
275Kb / 5P
   SAW Filter 1216 MHz SMD 3.0횞3.0mm
TA2417A TAI-SAW-TA2417A Datasheet
777Kb / 8P
   SAW Filter 845 MHz SMD 3.0횞3.0mm
TA2493B TAI-SAW-TA2493B Datasheet
727Kb / 7P
   SAW Filter 1176.45 MHz (BW 20.44 MHz) SMD 3.0횞3.0mm
TA2311A TAI-SAW-TA2311A Datasheet
1,008Kb / 7P
   SAW Filter 2332.5 MHz(BW 25MHz) SMD 3.0횞3.0mm
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com