データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TA0500A データシート (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0500A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品番号 TA0500A
ダウンロード  TA0500A ダウンロード

ファイルサイズ   272.3 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品情報 SAW Filter 315MHz SMD3.8X3.8mm

TA0500A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
TA0500A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TA0500A
ダウンロード  TA0500A Click to download

ファイルサイズ   272.3 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品情報 SAW Filter 315MHz SMD3.8X3.8mm

TA0500A データシート (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0500A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0500A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0500A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0500A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0500A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0500A 製品詳細

MAXIMUM RATING:
1. Input Power Level: 10 dBm
2. DC voltage: 5 V
3. Operating Temperature: -40°C to +85°C
4. Storage Temperature: -40°C to +85°C




同様の部品番号 - TA0500A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0500A GOLLEDGE-TA0500A Datasheet
141Kb / 4P
   315.0MHz SAW Filter
TA0500A GOLLEDGE-TA0500A Datasheet
129Kb / 4P
   TA0500A
More results


同様の説明 - TA0500A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0301A TAI-SAW-TA0301A Datasheet
474Kb / 5P
   SAW Filter 315MHz SMD3.8X3.8mm
logo
Golledge Electronics Lt...
MA05553 GOLLEDGE-MA05553 Datasheet
150Kb / 4P
   SAW Filter 315MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0476A TAI-SAW-TA0476A Datasheet
270Kb / 5P
   SAW Filter 467.5375MHz SMD3.8X3.8mm
TA0257A TAI-SAW-TA0257A Datasheet
315Kb / 5P
   SAW Filter 868.30MHz SMD3.8X3.8mm
logo
Golledge Electronics Lt...
MA06217 GOLLEDGE-MA06217 Datasheet
286Kb / 4P
   SAW Filter 315MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1794A TAI-SAW-TA1794A Datasheet
302Kb / 7P
   SAW Filter 315MHz
TA0828A TAI-SAW-TA0828A Datasheet
310Kb / 6P
   SAW Filter 868.30MHz SMD3.8X3.8mm
TA0473A TAI-SAW-TA0473A Datasheet
269Kb / 5P
   SAW Filter 456MHz SMD3.8X3.8mm
TA0475A TAI-SAW-TA0475A Datasheet
270Kb / 5P
   SAW Filter 462.5375MHz SMD3.8X3.8mm
TA0472A TAI-SAW-TA0472A Datasheet
269Kb / 5P
   SAW Filter 455MHz SMD3.8X3.8mm
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com