データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

B-429A-1 データシート (PDF) - Tyco Electronics

B-429A-1 Datasheet PDF - Tyco Electronics
部品番号 B-429A-1
ダウンロード  B-429A-1 ダウンロード

ファイルサイズ   84.8 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  MACOM [Tyco Electronics]
ホームページ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
部品情報 B-429A-1 3PST N.O., 300 Amps,115/200 VAC, 400 Hz

B-429A-1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
B-429A-1 Datasheet PDF - Tyco Electronics

部品番号 B-429A-1
ダウンロード  B-429A-1 Click to download

ファイルサイズ   84.8 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  MACOM [Tyco Electronics]
ホームページ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
部品情報 B-429A-1 3PST N.O., 300 Amps,115/200 VAC, 400 Hz

B-429A-1 データシート (HTML) - Tyco Electronics

B-429A-1 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics



同様の部品番号 - B-429A-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tyco Electronics
B-429CA MACOM-B-429CA Datasheet
79Kb / 1P
   B-429CA 3PST N.O., 350 Amps,120/208 VAC, 400 Hz
More results


同様の説明 - B-429A-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tyco Electronics
BR-301AY MACOM-BR-301AY Datasheet
65Kb / 1P
   BR-301AY 3PST N.O., 200 Amps, 115/200 VAC, 400 Hz
B-138S MACOM-B-138S Datasheet
87Kb / 1P
   B-138S 3PST N.O., 60 Amps,115/200 VAC, 300 to 600 Hz
BH-201B MACOM-BH-201B Datasheet
49Kb / 1P
   BH-201B 3PST N.O., 120 Amps,115/200 VAC, 400 Hz
BP-353 MACOM-BP-353 Datasheet
58Kb / 1P
   BP-353 3PST N.O., 50 Amps, 115/200 VAC, 400 Hz
BP-494 MACOM-BP-494 Datasheet
58Kb / 1P
   BP-494 3PST N.O., 275 Amps,115/200 VAC, 400 Hz
D-100A MACOM-D-100A Datasheet
52Kb / 1P
   D-100A 3PST N.O., 120 Amps,115/200 VAC, 400 Hz
B-138DL MACOM-B-138DL Datasheet
104Kb / 1P
   B-138DL 3PST N.O., 50 Amps, 200 VAC, 400 Hz
BPE-494 MACOM-BPE-494 Datasheet
74Kb / 1P
   BPE-494 3PST N.O. ELCU, 175 Amps,115/200 VAC, 400 Hz
B-430-1 MACOM-B-430-1 Datasheet
105Kb / 1P
   B-430-1 3PST, Magnetic Latch, 275 Amps,115/200 VAC, 400 Hz
B-484 MACOM-B-484 Datasheet
102Kb / 1P
   B-484 3PST, Magnetic Latch, 500 Amps,115/200 VAC, 400 Hz
More results




Tyco Electronics について


Tyco Electronicsは、電子コンポーネント、ネットワークソリューション、ワイヤレスシステムの大手プロバイダーでした。同社はもともと1999年にTyco Internationalとして設立され、後に2007年にTyco Electronicsに改名されました。TycoElectronicsは50か国以上で事業を展開し、約20,000人の従業員の労働力がありました。

同社は、自動車、通信、医療、産業、家電など、さまざまな業界向けに、コネクタ、リレー、電源管理ソリューション、回路保護デバイス、その他の電子部品など、幅広い製品とサービスを提供しました。 Tyco Electronicsは、品質、信頼性、イノベーションに焦点を当てていることで知られており、電子業界のリーダーとして認められています。

2012年、Tyco Electronicsは、接続およびセンサーソリューションの大手プロバイダーであるTE Con​​nectivityに買収されました。この買収により、TE Con​​nectivityは、電子工業の製品ポートフォリオと製品を拡大し、市場での地位をさらに強化するのに役立ちました。 Tyco Electronicsは現在、TE Con​​nectivityの子会社であり、顧客に高品質の製品とサービスを提供し続けています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com