データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CAP200HDAFA データシート (PDF) - Tyco Electronics

CAP200HDAFA Datasheet PDF - Tyco Electronics
部品番号 CAP200HDAFA
ダウンロード  CAP200HDAFA ダウンロード

ファイルサイズ   109.3 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  MACOM [Tyco Electronics]
ホームページ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
部品情報 CAP200 Series Contactor With 1 Form A (SPST-NO) Contacts Rated up to 500 Amps, 12-900VDC

CAP200HDAFA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
CAP200HDAFA Datasheet PDF - Tyco Electronics

部品番号 CAP200HDAFA
ダウンロード  CAP200HDAFA Click to download

ファイルサイズ   109.3 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  MACOM [Tyco Electronics]
ホームページ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
部品情報 CAP200 Series Contactor With 1 Form A (SPST-NO) Contacts Rated up to 500 Amps, 12-900VDC

CAP200HDAFA データシート (HTML) - Tyco Electronics

CAP200HDAFA Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics CAP200HDAFA Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics



同様の部品番号 - CAP200HDAFA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TE Connectivity Ltd
CAP200 TEC-CAP200 Datasheet
268Kb / 2P
   KILOVAC High Voltage DC Contactors
logo
Power Integrations, Inc...
CAP200DG POWERINT-CAP200DG Datasheet
681Kb / 8P
   Zero1 Loss Automatic X Capacitor Discharge IC
November 2018
More results


同様の説明 - CAP200HDAFA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tyco Electronics
LEV200A4ANA MACOM-LEV200A4ANA Datasheet
297Kb / 2P
   KILOVAC LEV200 Series Contactor With 1 Form X Contacts Rated 500 Amps, 12-900Vdc
EV200 MACOM-EV200 Datasheet
255Kb / 2P
   KILOVAC EV200 Series Contactor With 1 Form X Contacts Rated 500 Amps, 12-900VDC
MAP200ARDEA MACOM-MAP200ARDEA Datasheet
109Kb / 2P
   Contacts Rated up to 500 Amps, 12-900VDC
LEV200A4NAF MACOM-LEV200A4NAF Datasheet
300Kb / 3P
   KILOVAC LEV200 Series Contactor With 1 Form X Contacts Rated 500 Amps, 12-900Vdc
logo
TE Connectivity Ltd
EV200 TEC-EV200 Datasheet
297Kb / 2P
   KILOVAC EV200 Series Contactor With 1 Form X (SPST-NO)Contacts Rated 500 Amps, 12-900 Vdc
EV100 TEC-EV100 Datasheet
262Kb / 2P
   KILOVAC EV100 Series Contactor With 1 Form XContacts Rated 100 Amps Continuous, 600 Vdc
logo
Standex Electronics, In...
4305180075 STANDEX-4305180075 Datasheet
125Kb / 1P
   REED RELAY 1 FORM A SPST-NO, 5V SIL
Version: 04
logo
Tyco Electronics
KILOVAC-LEV100 MACOM-KILOVAC-LEV100 Datasheet
170Kb / 6P
   with 1 form X contacts rated 100A continuous
logo
TE Connectivity Ltd
LEV100 TEC-LEV100 Datasheet
170Kb / 6P
   with 1 form X contacts rated 100A continuous
logo
Standex Electronics, In...
8824185100 STANDEX-8824185100 Datasheet
79Kb / 2P
   Reed Relays REED RELAY 1 FORM A SPST-NO, 24V
Version: 01
More results




Tyco Electronics について


Tyco Electronicsは、電子コンポーネント、ネットワークソリューション、ワイヤレスシステムの大手プロバイダーでした。同社はもともと1999年にTyco Internationalとして設立され、後に2007年にTyco Electronicsに改名されました。TycoElectronicsは50か国以上で事業を展開し、約20,000人の従業員の労働力がありました。

同社は、自動車、通信、医療、産業、家電など、さまざまな業界向けに、コネクタ、リレー、電源管理ソリューション、回路保護デバイス、その他の電子部品など、幅広い製品とサービスを提供しました。 Tyco Electronicsは、品質、信頼性、イノベーションに焦点を当てていることで知られており、電子業界のリーダーとして認められています。

2012年、Tyco Electronicsは、接続およびセンサーソリューションの大手プロバイダーであるTE Con​​nectivityに買収されました。この買収により、TE Con​​nectivityは、電子工業の製品ポートフォリオと製品を拡大し、市場での地位をさらに強化するのに役立ちました。 Tyco Electronicsは現在、TE Con​​nectivityの子会社であり、顧客に高品質の製品とサービスを提供し続けています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com