データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

3315Y-021-016L データシート (PDF) - Bourns Electronic Solutions

3315Y-021-016L Datasheet PDF - Bourns Electronic Solutions
部品番号 3315Y-021-016L
ダウンロード  3315Y-021-016L ダウンロード

ファイルサイズ   201.51 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  BOURNS [Bourns Electronic Solutions]
ホームページ  http://www.bourns.com
Logo BOURNS - Bourns Electronic Solutions
部品情報 3315 - 9 mm Square Sealed Incremental Encoder

3315Y-021-016L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
3315Y-021-016L Datasheet PDF - Bourns Electronic Solutions

部品番号 3315Y-021-016L
ダウンロード  3315Y-021-016L Click to download

ファイルサイズ   201.51 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  BOURNS [Bourns Electronic Solutions]
ホームページ  http://www.bourns.com
Logo BOURNS - Bourns Electronic Solutions
部品情報 3315 - 9 mm Square Sealed Incremental Encoder

3315Y-021-016L データシート (HTML) - Bourns Electronic Solutions

3315Y-021-016L Datasheet HTML 1Page - Bourns Electronic Solutions 3315Y-021-016L Datasheet HTML 2Page - Bourns Electronic Solutions 3315Y-021-016L Datasheet HTML 3Page - Bourns Electronic Solutions 3315Y-021-016L Datasheet HTML 4Page - Bourns Electronic Solutions 3315Y-021-016L Datasheet HTML 5Page - Bourns Electronic Solutions



同様の部品番号 - 3315Y-021-016L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Bourns Electronic Solut...
3315Y-021-016L BOURNS-3315Y-021-016L Datasheet
268Kb / 5P
   9 mm Square Sealed Incremental Encoder
3315Y-021-016L BOURNS-3315Y-021-016L Datasheet
347Kb / 5P
   3315 - 9 mm Square Sealed Incremental Encoder
More results


同様の説明 - 3315Y-021-016L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Bourns Electronic Solut...
3315Y-001-006L BOURNS-3315Y-001-006L_12 Datasheet
347Kb / 5P
   3315 - 9 mm Square Sealed Incremental Encoder
3315 BOURNS-3315 Datasheet
268Kb / 5P
   9 mm Square Sealed Incremental Encoder
PEC09-2020F-S0012 BOURNS-PEC09-2020F-S0012 Datasheet
331Kb / 3P
   9 mm Incremental Encoder
PEC09 BOURNS-PEC09 Datasheet
331Kb / 3P
   PEC09 Series - 9 mm Incremental Encoder
PEC11R BOURNS-PEC11R Datasheet
311Kb / 3P
   12 mm Incremental Encoder
PEC11R BOURNS-PEC11R_16 Datasheet
306Kb / 3P
   12 mm Incremental Encoder
PEC12R BOURNS-PEC12R_16 Datasheet
352Kb / 4P
   12 mm Incremental Encoder
PEC16-4020F-S0012 BOURNS-PEC16-4020F-S0012_15 Datasheet
368Kb / 3P
   16 mm Incremental Encoder
PEC12R BOURNS-PEC12R Datasheet
371Kb / 4P
   12 mm Incremental Encoder
PEC12 BOURNS-PEC12 Datasheet
263Kb / 3P
   12 mm Incremental Encoder
More results




Bourns Electronic Solutions について


Bourns Electronic Solutions is a company that provides electronic components, modules, and solutions for a variety of industries, including automotive, telecommunications, industrial, medical, and consumer electronics.

The company offers a wide range of products such as resistors, potentiometers, sensors, circuit protection components, magnetic products, and more. Bourns' products are designed to help customers solve challenges related to power management, signal conditioning, and circuit protection.

Bourns was founded in 1947 and is headquartered in Riverside, California, USA. The company has manufacturing facilities, sales offices, and distribution centers located throughout the world.

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com