データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC2800EVK データシート (PDF) - Motorola, Inc

MC2800EVK Datasheet PDF - Motorola, Inc
部品番号 MC2800EVK
ダウンロード  MC2800EVK ダウンロード

ファイルサイズ   225.6 Kbytes
ページ   10 Pages
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
部品情報 FLEX Paging RF/IF Receiver Board

MC2800EVK Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MC2800EVK Datasheet PDF - Motorola, Inc

部品番号 MC2800EVK
ダウンロード  MC2800EVK Click to download

ファイルサイズ   225.6 Kbytes
ページ   10 Pages
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
部品情報 FLEX Paging RF/IF Receiver Board

MC2800EVK データシート (HTML) - Motorola, Inc

MC2800EVK Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC2800EVK Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC2800EVK Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC2800EVK Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC2800EVK Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC2800EVK Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC2800EVK Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC2800EVK Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC2800EVK Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC2800EVK Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc

MC2800EVK 製品詳細

FLEX Paging RF/IF Receiver Board

This document contains the information of a FLEX paging receiver reference prototype. This FLEX paging receiver board is a high performance RF/IF front–end for using in FLEX pager. This board employs Motorola’s high frequency transistors MMBR941 as well as its M–ary FSK FM IF receiver MC2800 as the core. The whole board includes a LNA, an oscillator, a mixer and a FSK IF receiver.

Features:
• Input RF Frequency: 284.14 MHz
• Excellent Sensitivity: –124 dBm
• Operating Voltage: VCC = 1.1 to 1.7 V
• Total Current Consumption: 3.2 mA @ VCC = 1.1 V
• Switchable Bit–Rate Filter to Support All Kinds of FLEX Data Rate
• Separate Interfacing Supply Voltage




同様の部品番号 - MC2800EVK

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
MC2800 ETC1-MC2800 Datasheet
1Mb / 63P
   Technical Specifications Multiple Motor Type
logo
Motorola, Inc
MC2800SYNEVK MOTOROLA-MC2800SYNEVK Datasheet
261Kb / 11P
   FLEX Paging RF/IF Frequency Synthesizer Receiver
More results


同様の説明 - MC2800EVK

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MC2800SYNEVK MOTOROLA-MC2800SYNEVK Datasheet
261Kb / 11P
   FLEX Paging RF/IF Frequency Synthesizer Receiver
logo
Samsung semiconductor
S1T8515A SAMSUNG-S1T8515A Datasheet
85Kb / 6P
   FM IF RECEIVER FOR FLEX PAGER
KA8515 SAMSUNG-KA8515 Datasheet
146Kb / 6P
   FM IF RECEIVER FOR FLEX PAGER
KA8516 SAMSUNG-KA8516 Datasheet
150Kb / 6P
   FM IF RECEIVER FOR FLEX PAGER
DS_S1T8515A01 SAMSUNG-DS_S1T8515A01 Datasheet
85Kb / 6P
   FM IF RECEIVER FOR FLEX PAGER
logo
Analog Devices
AD6672 AD-AD6672_14 Datasheet
1Mb / 30P
   IF Receiver
AD6672 AD-AD6672 Datasheet
1Mb / 32P
   IF Receiver
REV. 0
AD6655 AD-AD6655_15 Datasheet
2Mb / 84P
   IF Diversity Receiver
REV. B
AD6642 AD-AD6642_17 Datasheet
1Mb / 33P
   Dual IF Receiver
AD6643 AD-AD6643_17 Datasheet
1Mb / 41P
   Dual IF Receiver
More results




Motorola, Inc について


Motorola、Inc。は、1928年に設立されたアメリカの多国籍電気通信会社でした。イリノイ州シャンバーグに本社を置き、携帯電話、通信機器、半導体の最大のプロバイダーの1つでした。その歴史を通じて、モトローラは、世界初の市販の携帯電話であるDynatac、および世界初の双方向のページャーであるThe PageBoyの開発など、通信の分野での革新で知られていました。

2011年、MotorolaはMotorola MobilityとMotorola Solutionsの2つの別個の企業に分かれました。 Motorola Mobilityは後に2012年にGoogleに買収され、現在はLenovoの子会社です。 Motorola Solutionsは、公安と商業および産業コミュニケーションソリューションに焦点を当てています。同社は、双方向ラジオ、モバイルコンピューティングデバイス、ネットワークインフラストラクチャ機器など、幅広い製品を提供しています。

Motorolaは携帯電話業界の先駆者の1人であり、革新と技術の進歩の豊かな歴史を持っています。同社の遺産は子会社を通じて継続され、その技術と製品は引き続き世界中で使用されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com