データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

300212A データシート (PDF) - Molex Electronics Ltd.

300212A Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
部品番号 300212A
ダウンロード  300212A ダウンロード

ファイルサイズ   135.81 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  MOLEX1 [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX1 - Molex Electronics Ltd.
部品情報 5.08mm (.200") Pitch KK짰 PC Board Connector, Right Angle Mount Style A, 1.0關m (40關") Tin (Sn), 12 Circuits

300212A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
300212A Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

部品番号 300212A
ダウンロード  300212A Click to download

ファイルサイズ   135.81 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  MOLEX1 [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX1 - Molex Electronics Ltd.
部品情報 5.08mm (.200") Pitch KK짰 PC Board Connector, Right Angle Mount Style A, 1.0關m (40關") Tin (Sn), 12 Circuits

300212A データシート (HTML) - Molex Electronics Ltd.

300212A Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. 300212A Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. 300212A Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd.



同様の部品番号 - 300212A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
300212 VISHAY-300212 Datasheet
123Kb / 4P
   Bulk Metal Foil Technology Molded Resistor Networks
Revision 18-Aug-04
logo
Molex Electronics Ltd.
300212B MOLEX1-300212B Datasheet
150Kb / 3P
   5.08mm (.200") Pitch KK짰 PC Board Connector, Bottom Entry Mount Style B, 1.0關m (40關") Tin (Sn), 12 Circuits
300212C MOLEX1-300212C Datasheet
171Kb / 3P
   5.08mm (.200") Pitch KK짰 PC Board Connector, Top Entry Mount Style C, 1.0關m (40u") Tin (Sn), 12 Circuits
logo
Vishay Siliconix
300212Z VISHAY-300212Z Datasheet
148Kb / 6P
   Ultra High Precision Z-Foil Voltage Divider and Network Resistor with TCR Tracking to 0.1 ppm/°C and Resistance Match to ± 0.005% (50 ppm)
Revision: 08-Aug-06
More results






Molex Electronics Ltd. について


Molex Electronics Ltd.はKoch Industries、Inc。の子会社であり、電子および光ファイバー相互接続ソリューションのグローバルメーカーです。

同社は1938年に設立され、イリノイ州ライルに本社を置いています。

Molexは、コネクタ、ケーブルアセンブリ、スイッチ、その他のパッシブコンポーネントなど、幅広い相互接続製品を提供しています。

これらの製品は、自動車、データ通信、家電、産業機器、医療機器、通信など、さまざまな業界で使用されています。

Molexは、40か国以上の運営と施設を備えており、Interconnect Solutions市場でのイノベーションとテクノロジーのリーダーシップで知られています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com