データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

0191540048 データシート (PDF) - Molex Electronics Ltd.

0191540048 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
部品番号 0191540048
ダウンロード  0191540048 ダウンロード
ファイルサイズ   81.18 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  MOLEX4 [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX4 - Molex Electronics Ltd.
部品情報 InsulKrimp??Butt Splice for 4 AWG Wire

0191540048 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
0191540048 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

部品番号 0191540048
ダウンロード  0191540048 Click to download

ファイルサイズ   81.18 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  MOLEX4 [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX4 - Molex Electronics Ltd.
部品情報 InsulKrimp??Butt Splice for 4 AWG Wire

0191540048 データシート (HTML) - Molex Electronics Ltd.




同様の部品番号 - 0191540048

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
0191540042 MOLEX4-0191540042 Datasheet
82Kb / 2P
D-654XT BUTT SPLC BZD INS TAPE DBL SPACE
0191540044 MOLEX4-0191540044 Datasheet
69Kb / 2P
Step Down Butt Splice for 8-12 AWG Wire Red w/Yellow Strip
0191540045 MOLEX4-0191540045 Datasheet
80Kb / 2P
InsulKrimp??Butt Splice for 6 AWG Wire
0191540047 MOLEX4-0191540047 Datasheet
69Kb / 2P
Step Down Butt Splice for 6-8 AWG Wire Blue w/Red Stripe
0191540049 MOLEX4-0191540049 Datasheet
83Kb / 2P
InsulKrimp??Butt Splice for 2 AWG Wire
More results


同様の説明 - 0191540048

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
0191540049 MOLEX4-0191540049 Datasheet
83Kb / 2P
InsulKrimp??Butt Splice for 2 AWG Wire
0191540037 MOLEX4-0191540037 Datasheet
63Kb / 2P
InsulKrimp??Butt Splice for 10-12 AWG Wire
0192150045 MOLEX4-0192150045 Datasheet
72Kb / 3P
VersaKrimp??Butt Splice for 4 AWG Wire
0191540015 MOLEX4-0191540015 Datasheet
93Kb / 3P
InsulKrimp??Butt Splice for 14-16 AWG Wire
0191540011 MOLEX4-0191540011 Datasheet
63Kb / 2P
InsulKrimp??Butt Splice for 18-22 AWG Wire
0191540023 MOLEX4-0191540023 Datasheet
57Kb / 3P
InsulKrimp??Butt Splice for 14-16 AWG Wire
0191540028 MOLEX4-0191540028 Datasheet
90Kb / 2P
InsulKrimp??Butt Splice for 10-12 AWG Wire
0192020056 MOLEX4-0192020056 Datasheet
68Kb / 2P
NylaKrimp??Butt Splice for 4 AWG Wire
0191540004 MOLEX4-0191540004 Datasheet
91Kb / 2P
InsulKrimp??Butt Splice for 18-22 AWG Wire
0191540045 MOLEX4-0191540045 Datasheet
80Kb / 2P
InsulKrimp??Butt Splice for 6 AWG Wire
More results




Molex Electronics Ltd. について


Molex Electronics Ltd.はKoch Industries、Inc。の子会社であり、電子および光ファイバー相互接続ソリューションのグローバルメーカーです。

同社は1938年に設立され、イリノイ州ライルに本社を置いています。

Molexは、コネクタ、ケーブルアセンブリ、スイッチ、その他のパッシブコンポーネントなど、幅広い相互接続製品を提供しています。

これらの製品は、自動車、データ通信、家電、産業機器、医療機器、通信など、さまざまな業界で使用されています。

Molexは、40か国以上の運営と施設を備えており、Interconnect Solutions市場でのイノベーションとテクノロジーのリーダーシップで知られています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com