データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SD-130037-004 データシート (PDF) - Molex Electronics Ltd.

SD-130037-004 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
部品番号 SD-130037-004
ダウンロード  SD-130037-004 ダウンロード

ファイルサイズ   172.13 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.
部品情報 DeviceNet Micro-Change짰 (M12), 8 Port, 5 Poles, Male

SD-130037-004 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
SD-130037-004 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

部品番号 SD-130037-004
ダウンロード  SD-130037-004 Click to download

ファイルサイズ   172.13 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.
部品情報 DeviceNet Micro-Change짰 (M12), 8 Port, 5 Poles, Male

SD-130037-004 データシート (HTML) - Molex Electronics Ltd.

SD-130037-004 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. SD-130037-004 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd.



同様の部品番号 - SD-130037-004

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
SD-130037-006 MOLEX11-SD-130037-006 Datasheet
187Kb / 2P
   DeviceNet Micro-Change (M12), 8 Port, Micro-Change 5 Poles, Male, 2.0m (6.56 )
More results


同様の説明 - SD-130037-004

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
1300360001 MOLEX-1300360001 Datasheet
33Kb / 1P
   DeviceNet Micro-Change (M12), 8 Port, 5 Poles, Male
03/29/2023
1300370011 MOLEX11-1300370011 Datasheet
187Kb / 2P
   DeviceNet Micro-Change (M12), 8 Port, Micro-Change 5 Poles, Male, 2.0m (6.56 )
1203570001 MOLEX-1203570001 Datasheet
51Kb / 1P
   DeviceNet Micro-Change (M12) with Grounding Tab, 8 Port, 5 Poles, Female
04/03/2023
1300370004 MOLEX-1300370004 Datasheet
31Kb / 1P
   DeviceNet Micro-Change (M12) -Change 4 Port Mini, Mini-Change 5 Poles, Male
04/03/2023
1300390336 MOLEX-1300390336 Datasheet
45Kb / 2P
   DeviceNet Micro-Change (M12) Pass-Through 4 Port
03/11/2023
1300270040 MOLEX-1300270040 Datasheet
27Kb / 2P
   Micro-Change (M12) Single-Ended Cordset, 5 Poles, Male (90°) to Pigtail, DeviceNet Cable, 3.0m (9.84) Length
02/28/2023
130299-0100 MOLEX11-130299-0100 Datasheet
596Kb / 2P
   Brad짰 Micro-Change짰 M12 Harsh-Duty Receptacles
1300270037 MOLEX-1300270037 Datasheet
27Kb / 2P
   Micro-Change (M12) Single-Ended Cordset, 5 Poles, Male (90°) to Pigtail, DeviceNet Cable, 1.0m (3.28) Length
02/01/2023
1300270041 MOLEX-1300270041 Datasheet
27Kb / 2P
   Micro-Change (M12) Single-Ended Cordset, 5 Poles, Male (90°) to Pigtail, DeviceNet Cable, 5.0m (16.40) Length
01/31/2023
1200700258 MOLEX-1200700258 Datasheet
29Kb / 1P
   Micro-Change (M12) Receptacle, 5 Poles
More results




Molex Electronics Ltd. について


Molex Electronics Ltd.はKoch Industries、Inc。の子会社であり、電子および光ファイバー相互接続ソリューションのグローバルメーカーです。

同社は1938年に設立され、イリノイ州ライルに本社を置いています。

Molexは、コネクタ、ケーブルアセンブリ、スイッチ、その他のパッシブコンポーネントなど、幅広い相互接続製品を提供しています。

これらの製品は、自動車、データ通信、家電、産業機器、医療機器、通信など、さまざまな業界で使用されています。

Molexは、40か国以上の運営と施設を備えており、相互接続ソリューション市場でのイノベーションとテクノロジーのリーダーシップで知られています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com