データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

L78MR00 データシート (PDF) - Sanyo Semicon Device

L78MR00 Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device
部品番号 L78MR00
ダウンロード  L78MR00 ダウンロード

ファイルサイズ   295.8 Kbytes
ページ   10 Pages
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
部品情報 5 to 12V 0.5A 5-Pin Voltage Regulators with Reset Function?

L78MR00 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
L78MR00 Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device

部品番号 L78MR00
ダウンロード  L78MR00 Click to download

ファイルサイズ   295.8 Kbytes
ページ   10 Pages
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
部品情報 5 to 12V 0.5A 5-Pin Voltage Regulators with Reset Function?

L78MR00 データシート (HTML) - Sanyo Semicon Device

L78MR00 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device L78MR00 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device L78MR00 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device L78MR00 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device L78MR00 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device L78MR00 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device L78MR00 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device L78MR00 Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device L78MR00 Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device L78MR00 Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device

L78MR00 製品詳細

Overview
The L78MR00 series, 500mA general-purpose voltage regulator ICs provide reset output signal for microcomputers.

Features
• Reset function (power supply voltage monitor : Generates a reset signal at a power-on and temporal power down).
• Output voltage
   L78MR05 : 5V (Reset output ....... On-chip pull-up resistor)
   L78MR06 : 6V (Reset output ....... Open collector)
   L78MR08 : 8V (Reset output ....... Open collector)
   L78MR09 : 9V (Reset output ....... Open collector)
   L78MR12 : 12V (Reset output ....... Open collector)
• Output current ..........500mA
• On-chip ASO protector.
• On-chip thermal protector.
• On-chip overcurrent limiter.
• The use of package TO220-5H facilitates easy mounting and thermal design.
• Delay time (td) may be set by an external capacitor.




同様の部品番号 - L78MR00

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
L78MR00 SANYO-L78MR00 Datasheet
304Kb / 10P
   5 to 12V 0.5A 5-Pin Voltage Regulators with Reset Function
L78MR00 SANYO-L78MR00_10 Datasheet
304Kb / 10P
   5 to 12V 0.5A 5-Pin Voltage Regulators with Reset Function
More results


同様の説明 - L78MR00

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
L78MR00 SANYO-L78MR00_10 Datasheet
304Kb / 10P
   5 to 12V 0.5A 5-Pin Voltage Regulators with Reset Function
L79M00T SANYO-L79M00T Datasheet
140Kb / 5P
   -5 to -12V 0.5A 3-Pin Voltage Regulators
L78M00T SANYO-L78M00T_10 Datasheet
58Kb / 8P
   5 to 24V 0.5A 3-Pin Voltage Regulators
L78M00T SANYO-L78M00T Datasheet
230Kb / 8P
   5 to 24V 0.5A 3-Pin Voltage Regulators
L78LR05 SANYO-L78LR05 Datasheet
166Kb / 6P
   150mA, 5V 5-Pin Voltage Regulator with Reset Function
L78LR05 SANYO-L78LR05_09 Datasheet
181Kb / 6P
   150mA, 5V 5-Pin Voltage Regulator with Reset Function
L780S00 SANYO-L780S00 Datasheet
261Kb / 9P
   5 to 24V 1A 5-Pin Voltage Regulators with Strobe Pin
L79M00T SANYO-L79M00T_09 Datasheet
105Kb / 5P
   ?? to ??2V 0.5A 3-Pin Voltage Regulators
L88R05 SANYO-L88R05_10 Datasheet
323Kb / 6P
   5 V, 1 A Voltage-regulator ICs with Reset Function
logo
PulseCore Semiconductor
PCS811 PULSECORE-PCS811 Datasheet
456Kb / 8P
   5-Pin 關P Voltage Supervisor with Manual Reset
More results




Sanyo Semicon Device について


Sanyo Semiconductor Device Corporation、またはSanyo Semicon Deviceは、日本の電子会社であるSanyo Electric Co.、Ltd。の子会社でした。 Sanyo Semicon Deviceは、ダイオード、トランジスタ、および家電、自動車、および産業用アプリケーション向けのその他のコンポーネントを含む半導体デバイスのメーカーでした。同社は1970年に設立され、日本の大阪に本社を置いていました。

Sanyo Semicon Deviceは、高品質の製品と顧客のニーズを満たすことへのコミットメントで知られていました。同社は研究開発に重点を置いており、半導体業界向けの新しいテクノロジーと製品の開発に関与していました。 Sanyo Semicon Deviceの製品は、さまざまなアプリケーションで広く使用されており、エレクトロニクス業界の成長を支援しました。

2010年、Sanyo Electricは、大手グローバルエレクトロニクス企業であるPanasonic Corporationに買収されました。その結果、Sanyo Semicon DeviceはPanasonicの子会社になり、半導体事業に統合されました。この買収により、Panasonicは半導体市場で製品ポートフォリオと製品を拡大し、電子業界での地位をさらに強化することができました。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com