データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N4617-1 データシート (PDF) - Sensitron

1N4617-1 Datasheet PDF - Sensitron
部品番号 1N4617-1
ダウンロード  1N4617-1 ダウンロード

ファイルサイズ   74.37 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  SENSITRON [Sensitron]
ホームページ  http://www.sensitron.com
Logo SENSITRON - Sensitron
部品情報 Zener 1.5W DIODE

1N4617-1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
1N4617-1 Datasheet PDF - Sensitron

部品番号 1N4617-1
ダウンロード  1N4617-1 Click to download

ファイルサイズ   74.37 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  SENSITRON [Sensitron]
ホームページ  http://www.sensitron.com
Logo SENSITRON - Sensitron
部品情報 Zener 1.5W DIODE

1N4617-1 データシート (HTML) - Sensitron

1N4617-1 Datasheet HTML 1Page - Sensitron 1N4617-1 Datasheet HTML 2Page - Sensitron

1N4617-1 製品詳細

• Zener voltage available from 1.8V to 6.2V

• Sharp Zener knee

• Metallurgically bonded



 




同様の部品番号 - 1N4617-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Compensated Deuices Inc...
1N4617-1 CDI-DIODE-1N4617-1 Datasheet
112Kb / 2P
   LOW CURRENT OPERATION AT 250 uA
logo
Microsemi Corporation
1N4617-1 MICROSEMI-1N4617-1 Datasheet
120Kb / 2P
   Hermetically sealed glass case. DO - 35 outline.
More results


同様の説明 - 1N4617-1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sensitron
SS4464 SENSITRON-SS4464 Datasheet
91Kb / 2P
   Zener 1.5W DIODE
1N4464 SENSITRON-1N4464 Datasheet
74Kb / 2P
   Zener 1.5W DIODE
SS4614-1 SENSITRON-SS4614-1 Datasheet
73Kb / 2P
   Zener 1.5W DIODE
1N4106-1 SENSITRON-1N4106-1 Datasheet
84Kb / 3P
   Zener 1.5W DIODE
1N4478 SENSITRON-1N4478 Datasheet
114Kb / 3P
   Zener 1.5W DIODE
logo
Jinan Gude Electronic D...
1N5913B JGD-1N5913B Datasheet
157Kb / 2P
   1.5W SILICON ZENER DIODE
logo
TAITRON Components Inco...
1N5913B TAITRON-1N5913B Datasheet
171Kb / 4P
   1.5W Zener Diodes
logo
Jinan Jing Heng Electro...
1N5921 JINGHENG-1N5921 Datasheet
70Kb / 2P
   1.5W SILICON PLANAR ZENER DIODES
BZX1-5C-200 JINGHENG-BZX1-5C-200 Datasheet
58Kb / 2P
   1.5W SILICON PLANAR ZENER DIODES
ZM1-5C3V3 JINGHENG-ZM1-5C3V3 Datasheet
69Kb / 2P
   1.5W SILICON PLANAR ZENER DIODES
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com