データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STK6855 データシート (PDF) - Sanyo Semicon Device

STK6855 Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device
部品番号 STK6855
ダウンロード  STK6855 ダウンロード

ファイルサイズ   188.49 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
部品情報 Reversible Brush-Type DC Motor Driver (output current 5A)

STK6855 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
STK6855 Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device

部品番号 STK6855
ダウンロード  STK6855 Click to download

ファイルサイズ   188.49 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
部品情報 Reversible Brush-Type DC Motor Driver (output current 5A)

STK6855 データシート (HTML) - Sanyo Semicon Device

STK6855 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device STK6855 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device STK6855 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device STK6855 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device STK6855 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device STK6855 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device STK6855 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device



同様の部品番号 - STK6855

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
STK68 ETC-STK68 Datasheet
183Kb / 1P
   MCC FACTSHEET
logo
Sanyo Semicon Device
STK681-050 SANYO-STK681-050 Datasheet
99Kb / 5P
   Bidirectional DC Brush-Type Motor Driver (Io=5A)
STK681-300 SANYO-STK681-300 Datasheet
100Kb / 10P
   Forward/Reverse Motor Driver
logo
ON Semiconductor
STK681-300 ONSEMI-STK681-300 Datasheet
86Kb / 10P
   Forward/Reverse Motor Driver
May, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
STK681-310 SANYO-STK681-310 Datasheet
101Kb / 10P
   Forward/Reverse Motor Driver
More results


同様の説明 - STK6855

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
STK6877 SANYO-STK6877 Datasheet
205Kb / 7P
   Reversible Brush-Type DC Motor Driver (output current: 8A)?
STK681-050 SANYO-STK681-050 Datasheet
99Kb / 5P
   Bidirectional DC Brush-Type Motor Driver (Io=5A)
STK6875 SANYO-STK6875 Datasheet
189Kb / 7P
   Bidirectional DC Brush-Type Motor Driver (Io max = 5A)?
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM2572 HMSEMI-HM2572 Datasheet
1Mb / 14P
   Brush type DC motor driver
HM2570 HMSEMI-HM2570 Datasheet
749Kb / 11P
   Brush type DC motor driver
logo
Rohm
BA6920FP-Y ROHM-BA6920FP-Y_1 Datasheet
160Kb / 5P
   Motor driver with DC brush
logo
Sanyo Semicon Device
STK6105 SANYO-STK6105 Datasheet
236Kb / 11P
   DC 3-phase Brushless Motor Driver (Output Current 5A)?
logo
Rohm
BA6219BFP-Y ROHM-BA6219BFP-Y Datasheet
225Kb / 5P
   Motor driver with DC brush
logo
STMicroelectronics
STSPIN250 STMICROELECTRONICS-STSPIN250 Datasheet
531Kb / 26P
   Low voltage brush DC motor driver
November 2016 Rev 2
logo
Rohm
BD60203EFV ROHM-BD60203EFV Datasheet
2Mb / 23P
   36V 2ch DC Brush Motor Driver
More results




Sanyo Semicon Device について


Sanyo Semiconductor Device Corporation、またはSanyo Semicon Deviceは、日本の電子会社であるSanyo Electric Co.、Ltd。の子会社でした。 Sanyo Semicon Deviceは、ダイオード、トランジスタ、および家電、自動車、および産業用アプリケーション向けのその他のコンポーネントを含む半導体デバイスのメーカーでした。同社は1970年に設立され、日本の大阪に本社を置いていました。

Sanyo Semicon Deviceは、高品質の製品と顧客のニーズを満たすことへのコミットメントで知られていました。同社は研究開発に重点を置いており、半導体業界向けの新しいテクノロジーと製品の開発に関与していました。 Sanyo Semicon Deviceの製品は、さまざまなアプリケーションで広く使用されており、エレクトロニクス業界の成長を支援しました。

2010年、Sanyo Electricは、大手グローバルエレクトロニクス企業であるPanasonic Corporationに買収されました。その結果、Sanyo Semicon DeviceはPanasonicの子会社になり、半導体事業に統合されました。この買収により、Panasonicは半導体市場で製品ポートフォリオと製品を拡大し、電子業界での地位をさらに強化することができました。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com