データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LA6393AT データシート (PDF) - Sanyo Semicon Device

LA6393AT Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device
部品番号 LA6393AT
ダウンロード  LA6393AT ダウンロード

ファイルサイズ   70.84 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
部品情報 For Parallel Comparator Circuits High-Performance Dual Comparator

LA6393AT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
LA6393AT Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device

部品番号 LA6393AT
ダウンロード  LA6393AT Click to download

ファイルサイズ   70.84 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
部品情報 For Parallel Comparator Circuits High-Performance Dual Comparator

LA6393AT データシート (HTML) - Sanyo Semicon Device

LA6393AT Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LA6393AT Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LA6393AT Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LA6393AT Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LA6393AT Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LA6393AT Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device

LA6393AT 製品詳細

Overview
The LA6393AT is a high-performance dual comparator that features the flexible operating characteristics of a wide supply voltage range (2 to 24V for single voltage operation) and a wide operating temperature range (–40 to +125°C). It also features superlative input characteristics and low power, making it optimal for a wide range of applications including automotive and industrial applications.

Functions
• Wide operating supply voltage range: 2.0 to 24.0V (single voltage supply), ±1.0 to 12.0V (dual voltage supply)
• Wide common-mode input voltage range: 0 to VCC –1.8 V
• Open collector outputs allow the use of wired OR circuits
• Low current drain for low-power operation (0.6mA)
• Miniature flat package supports product miniaturization




同様の部品番号 - LA6393AT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
LA6393AM SANYO-LA6393AM Datasheet
138Kb / 6P
   For Parallel Comparator Circuits High-Performance Dual Comparator
More results


同様の説明 - LA6393AT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
LA6393M SANYO-LA6393M_11 Datasheet
124Kb / 6P
   For Parallel Comparator Circuits High-Performance Dual Comparator
LA6393AM SANYO-LA6393AM Datasheet
138Kb / 6P
   For Parallel Comparator Circuits High-Performance Dual Comparator
logo
Linear Technology
RH119 LINER-RH119 Datasheet
161Kb / 4P
   High Performance Dual Comparator
logo
Sanyo Semicon Device
LA6393D SANYO-LA6393D Datasheet
99Kb / 5P
   High-Performance Dual Comparator
LA6393T SANYO-LA6393T Datasheet
161Kb / 5P
   High-Performance Dual Comparator
LA6393M SANYO-LA6393M Datasheet
87Kb / 4P
   High-Performance Dual Comparator
LA6393D SANYO-LA6393D_06 Datasheet
163Kb / 5P
   High-Performance Dual Comparator
LA6393JM SANYO-LA6393JM Datasheet
194Kb / 5P
   High-Performance Dual Comparator
logo
Renesas Technology Corp
UPC271 RENESAS-UPC271 Datasheet
738Kb / 9P
   High Performance Comparator
Rev.1.00
logo
Sanyo Semicon Device
LA6339 SANYO-LA6339 Datasheet
88Kb / 4P
   High-Performance Quad Comparator
More results




Sanyo Semicon Device について


Sanyo Semiconductor Device Corporation、またはSanyo Semicon Deviceは、日本の電子会社であるSanyo Electric Co.、Ltd。の子会社でした。 Sanyo Semicon Deviceは、ダイオード、トランジスタ、および家電、自動車、および産業用アプリケーション向けのその他のコンポーネントを含む半導体デバイスのメーカーでした。同社は1970年に設立され、日本の大阪に本社を置いていました。

Sanyo Semicon Deviceは、高品質の製品と顧客のニーズを満たすことへのコミットメントで知られていました。同社は研究開発に重点を置いており、半導体業界向けの新しいテクノロジーと製品の開発に関与していました。 Sanyo Semicon Deviceの製品は、さまざまなアプリケーションで広く使用されており、エレクトロニクス業界の成長を支援しました。

2010年、Sanyo Electricは、大手グローバルエレクトロニクス企業であるPanasonic Corporationに買収されました。その結果、Sanyo Semicon DeviceはPanasonicの子会社になり、半導体事業に統合されました。この買収により、Panasonicは半導体市場で製品ポートフォリオと製品を拡大し、電子業界での地位をさらに強化することができました。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com