データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NP90N04VUK データシート (PDF) - Renesas Technology Corp

NP90N04VUK Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
部品番号 NP90N04VUK
ダウンロード  NP90N04VUK ダウンロード

ファイルサイズ   111.62 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
部品情報 MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR

NP90N04VUK Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
NP90N04VUK Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

部品番号 NP90N04VUK
ダウンロード  NP90N04VUK Click to download

ファイルサイズ   111.62 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
部品情報 MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR

NP90N04VUK データシート (HTML) - Renesas Technology Corp

NP90N04VUK Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp NP90N04VUK Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp NP90N04VUK Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp NP90N04VUK Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp NP90N04VUK Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp NP90N04VUK Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp NP90N04VUK Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp NP90N04VUK Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp

NP90N04VUK 製品詳細

Description
The NP90N04VUK is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

Features
• Super low on-state resistance
   RDS(on) = 2.8 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 45 A)
• Low Ciss: Ciss = 3900 pF TYP. (VDS = 25 V)
• Designed for automotive application and AEC-Q101 qualified




同様の部品番号 - NP90N04VUK

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
NP90N04VUK RENESAS-NP90N04VUK Datasheet
5Mb / 6P
   Product Scout Automotive
NP90N04VUK RENESAS-NP90N04VUK Datasheet
271Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
May 24, 2018
NP90N04VUK-E1-AY RENESAS-NP90N04VUK-E1-AY Datasheet
271Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
May 24, 2018
NP90N04VUK-E1-AY*1 RENESAS-NP90N04VUK-E1-AY*1 Datasheet
123Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP90N04VUK-E2-AY RENESAS-NP90N04VUK-E2-AY Datasheet
271Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
May 24, 2018
More results


同様の説明 - NP90N04VUK

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
2SK815 NEC-2SK815 Datasheet
176Kb / 4P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP36P04KDG NEC-NP36P04KDG Datasheet
189Kb / 7P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2SJ624 NEC-2SJ624 Datasheet
71Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2SJ603 NEC-2SJ603 Datasheet
79Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
Renesas Technology Corp
NP180N04TUK RENESAS-NP180N04TUK_15 Datasheet
253Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2SK3353 RENESAS-2SK3353_15 Datasheet
224Kb / 10P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP60N04VUK RENESAS-NP60N04VUK Datasheet
110Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP89N055PUK RENESAS-NP89N055PUK Datasheet
112Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP160N04TUK RENESAS-NP160N04TUK Datasheet
235Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP160N055TUK RENESAS-NP160N055TUK Datasheet
112Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
More results




Renesas Technology Corp について


Renesas Technology Corpは、自動車、産業、消費者市場のさまざまなアプリケーションに幅広いマイクロコントローラー、システムオンチップ、アナログおよび電源デバイスを提供する日本の半導体会社です。
同社は2010年にNEC Electronics CorporationとRenesas Technology Corporationの合併を通じて設立されました。
Renesasは、世界最大のマイクロコントローラーサプライヤーの1つであり、モノのインターネット(IoT)、人工知能(AI)、自動車エレクトロニクスなどの分野での高度な技術の開発に関する専門知識で知られています。
同社は20か国以上で事業を展開しており、その製品は幅広いアプリケーションで使用されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com