データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NX7539BB-AA データシート (PDF) - Renesas Technology Corp

NX7539BB-AA Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
部品番号 NX7539BB-AA
ダウンロード  NX7539BB-AA ダウンロード

ファイルサイズ   173.84 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
部品情報 LASER DIODE 1 550 nm InGaAsP MQW-FP LASER DIODE COAXIAL MODULE FOR OTDR APPLICATION

NX7539BB-AA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
NX7539BB-AA Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

部品番号 NX7539BB-AA
ダウンロード  NX7539BB-AA Click to download

ファイルサイズ   173.84 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
部品情報 LASER DIODE 1 550 nm InGaAsP MQW-FP LASER DIODE COAXIAL MODULE FOR OTDR APPLICATION

NX7539BB-AA データシート (HTML) - Renesas Technology Corp

NX7539BB-AA Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp NX7539BB-AA Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp NX7539BB-AA Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp NX7539BB-AA Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp NX7539BB-AA Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp NX7539BB-AA Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp NX7539BB-AA Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp NX7539BB-AA Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp

NX7539BB-AA 製品詳細

DESCRIPTION
The NX7539BB-AA is a 1 550 nm Multiple Quantum Well (MQW) structured Fabry-Perot (FP) laser diode coaxial module with single mode fiber. This module is specified to operate under pulsed condition and designed for light source of Optical Time Domain Reflectometer (OTDR).

FEATURES
• High output power Pf = 40 mW @ IFP = 400 mA*1
• Long wavelength λC = 1 550 nm

*1 Pulse Conditions: Pulse width (PW) = 10 μs, Duty = 1%




同様の部品番号 - NX7539BB-AA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
California Eastern Labs
NX7539BB-AA CEL-NX7539BB-AA Datasheet
869Kb / 5P
   1 550 nm InGaAsP MQW-FP LASER DIODE COAXIAL MODULE FOR OTDR APPLICATION
logo
Renesas Technology Corp
NX7539BB-AA RENESAS-NX7539BB-AA Datasheet
166Kb / 8P
   LASER DIODE 1 550 nm InGaAsP MQW-FP LASER DIODE COAXIAL MODULE FOR OTDR APPLICATION
logo
California Eastern Labs
NX7539BB-AA-AZ CEL-NX7539BB-AA-AZ Datasheet
869Kb / 5P
   1 550 nm InGaAsP MQW-FP LASER DIODE COAXIAL MODULE FOR OTDR APPLICATION
logo
Renesas Technology Corp
NX7539BB-AA RENESAS-NX7539BB-AA_15 Datasheet
166Kb / 8P
   LASER DIODE 1 550 nm InGaAsP MQW-FP LASER DIODE COAXIAL MODULE FOR OTDR APPLICATION
More results


同様の説明 - NX7539BB-AA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
NX7537BF-AA RENESAS-NX7537BF-AA Datasheet
176Kb / 9P
   LASER DIODE 1 550 nm InGaAsP MQW-FP LASER DIODE COAXIAL MODULE FOR OTDR APPLICATION
NX7537BF-AA RENESAS-NX7537BF-AA_15 Datasheet
168Kb / 9P
   LASER DIODE 1 550 nm InGaAsP MQW-FP LASER DIODE COAXIAL MODULE FOR OTDR APPLICATION
NX7539BB-AA RENESAS-NX7539BB-AA_15 Datasheet
166Kb / 8P
   LASER DIODE 1 550 nm InGaAsP MQW-FP LASER DIODE COAXIAL MODULE FOR OTDR APPLICATION
NX7538BF-AA RENESAS-NX7538BF-AA Datasheet
186Kb / 9P
   LASER DIODE 1 550 nm InGaAsP MQW-FP LASER DIODE COAXIAL MODULE FOR OTDR APPLICATION
NX7538BF-AA RENESAS-NX7538BF-AA_15 Datasheet
167Kb / 9P
   LASER DIODE 1 550 nm InGaAsP MQW-FP LASER DIODE COAXIAL MODULE FOR OTDR APPLICATION
logo
California Eastern Labs
NX7537BF-AA CEL-NX7537BF-AA Datasheet
887Kb / 5P
   1 550 nm InGaAsP MQW-FP LASER DIODE COAXIAL MODULE FOR OTDR APPLICATION
NX7539BB-AA CEL-NX7539BB-AA Datasheet
869Kb / 5P
   1 550 nm InGaAsP MQW-FP LASER DIODE COAXIAL MODULE FOR OTDR APPLICATION
NX7538BF-AA CEL-NX7538BF-AA Datasheet
881Kb / 5P
   1 550 nm InGaAsP MQW-FP LASER DIODE COAXIAL MODULE FOR OTDR APPLICATION
logo
Renesas Technology Corp
NX7338BF-AA RENESAS-NX7338BF-AA_15 Datasheet
164Kb / 9P
   LASER DIODE 1 310 nm InGaAsP MQW-FP LASER DIODE COAXIAL MODULE FOR OTDR APPLICATION
NX7339BB-AA RENESAS-NX7339BB-AA Datasheet
747Kb / 9P
   LASER DIODE 1 310 nm InGaAsP MQW-FP LASER DIODE COAXIAL MODULE FOR OTDR APPLICATION
Jul 12, 2012
More results




Renesas Technology Corp について


Renesas Technology Corpは、自動車、産業、消費者市場のさまざまなアプリケーションに幅広いマイクロコントローラー、システムオンチップ、アナログおよび電源デバイスを提供する日本の半導体会社です。
同社は2010年にNEC Electronics CorporationとRenesas Technology Corporationの合併を通じて設立されました。
Renesasは、世界最大のマイクロコントローラーサプライヤーの1つであり、モノのインターネット(IoT)、人工知能(AI)、自動車エレクトロニクスなどの分野での高度な技術の開発に関する専門知識で知られています。
同社は20か国以上で事業を展開しており、その製品は幅広いアプリケーションで使用されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com