データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CXK5T8257BTM データシート (PDF) - Sony Corporation

CXK5T8257BTM Datasheet PDF - Sony Corporation
部品番号 CXK5T8257BTM
ダウンロード  CXK5T8257BTM ダウンロード

ファイルサイズ   209.29 Kbytes
ページ   10 Pages
メーカー  SONY [Sony Corporation]
ホームページ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation
部品情報 32768-word X 8-bit High Speed CMOS Static RAM

CXK5T8257BTM Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
CXK5T8257BTM Datasheet PDF - Sony Corporation

部品番号 CXK5T8257BTM
ダウンロード  CXK5T8257BTM Click to download

ファイルサイズ   209.29 Kbytes
ページ   10 Pages
メーカー  SONY [Sony Corporation]
ホームページ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation
部品情報 32768-word X 8-bit High Speed CMOS Static RAM

CXK5T8257BTM データシート (HTML) - Sony Corporation

CXK5T8257BTM Datasheet HTML 1Page - Sony Corporation CXK5T8257BTM Datasheet HTML 2Page - Sony Corporation CXK5T8257BTM Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation CXK5T8257BTM Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation CXK5T8257BTM Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation CXK5T8257BTM Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation CXK5T8257BTM Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation CXK5T8257BTM Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation CXK5T8257BTM Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation CXK5T8257BTM Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation

CXK5T8257BTM 製品詳細

Description
The CXK5T8257BTM/BYM/BM is 262,144 bits high speed CMOS static RAM organized as 32768-words by 8 bits.
Special feature are low power consumption and high speed.
The CXK5T8257BTM/BYM/BM is a suitable RAM for portable equipment with battery back up.

Features
• Extended operating temperature range: –25 to +85°C
• Wide supply voltage range operation: 2.7 to 3.6V
• Fast access time:           (Access time)
     3.0V operation -10LLX 100ns (Max.)
                             -12LLX 120ns (Max.)
     3.3V operation -10LLX 85ns (Max.)
                            -12LLX 100ns (Max.)
• Low standby current: 7.0µA (Max.)
• Low power data retention: 2.0V (Min.)
• Available in many packages
    CXK5T8257BTM/BYM
                    8mm × 13.4mm 28 pin TSOP Package
    CXK5T8257BM
                                     450mil 28 pin SOP Package

Function
    32768-word × 8 bit static RAM




同様の部品番号 - CXK5T8257BTM

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
CXK5T81000AM SONY-CXK5T81000AM Datasheet
262Kb / 11P
   131072-word x 8-bit High Speed CMOS Static RAM
CXK5T81000AM-10LLX SONY-CXK5T81000AM-10LLX Datasheet
262Kb / 11P
   131072-word x 8-bit High Speed CMOS Static RAM
CXK5T81000AM-12LLX SONY-CXK5T81000AM-12LLX Datasheet
262Kb / 11P
   131072-word x 8-bit High Speed CMOS Static RAM
CXK5T81000ATM SONY-CXK5T81000ATM Datasheet
262Kb / 11P
   131072-word x 8-bit High Speed CMOS Static RAM
CXK5T81000ATM-10LLX SONY-CXK5T81000ATM-10LLX Datasheet
262Kb / 11P
   131072-word x 8-bit High Speed CMOS Static RAM
More results


同様の説明 - CXK5T8257BTM

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
CXK5V8257BTM SONY-CXK5V8257BTM Datasheet
204Kb / 9P
   32768-word X 8-bit High Speed CMOS Static RAM
CXK58257AP SONY-CXK58257AP Datasheet
291Kb / 10P
   32768-WORD X 8-BIT HIGH SPEED CMOS STATIC RAM
logo
Hitachi Semiconductor
HM62256 HITACHI-HM62256 Datasheet
309Kb / 14P
   32768-word x 8-bit High Speed CMOS Static RAM
2003
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M5M5256CFP-12VLL MITSUBISHI-M5M5256CFP-12VLL Datasheet
472Kb / 7P
   262144-BIT (32768-WORD BY 8-BIT) CMOS STATIC RAM?
M5M5256CP-85LL MITSUBISHI-M5M5256CP-85LL Datasheet
451Kb / 7P
   262144-BIT (32768-WORD BY 8-BIT) CMOS STATIC RAM???
M5M5278DP MITSUBISHI-M5M5278DP Datasheet
335Kb / 6P
   262144-BIT (32768-WORD BY 8-BIT) CMOS STATIC RAM
logo
Renesas Technology Corp
M5M5256DFP RENESAS-M5M5256DFP Datasheet
165Kb / 8P
   262144-BIT (32768-WORD BY 8-BIT) CMOS STATIC RAM
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M5M5256DFP-70VLL-W MITSUBISHI-M5M5256DFP-70VLL-W Datasheet
47Kb / 7P
   262144-BIT (32768-WORD BY 8-BIT) CMOS STATIC RAM
M5M5256DFP-10VLL MITSUBISHI-M5M5256DFP-10VLL Datasheet
63Kb / 7P
   262144-BIT (32768-WORD BY 8-BIT) CMOS STATIC RAM
logo
Renesas Technology Corp
M5M5256DFP-70LL RENESAS-M5M5256DFP-70LL Datasheet
160Kb / 8P
   262144-BIT (32768-WORD BY 8-BIT) CMOS STATIC RAM
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com