データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CXDM3069N_4060N_6053N データシート (PDF) - Central Semiconductor Corp

CXDM3069N_4060N_6053N Datasheet PDF - Central Semiconductor Corp
部品番号 CXDM3069N_4060N_6053N
ダウンロード  CXDM3069N_4060N_6053N ダウンロード

ファイルサイズ   1510.88 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  CENTRAL [Central Semiconductor Corp]
ホームページ  http://www.centralsemi.com
Logo CENTRAL - Central Semiconductor Corp
部品情報 MOSFETs in the SOT-89 package

CXDM3069N_4060N_6053N Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
CXDM3069N_4060N_6053N Datasheet PDF - Central Semiconductor Corp

部品番号 CXDM3069N_4060N_6053N
ダウンロード  CXDM3069N_4060N_6053N Click to download

ファイルサイズ   1510.88 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  CENTRAL [Central Semiconductor Corp]
ホームページ  http://www.centralsemi.com
Logo CENTRAL - Central Semiconductor Corp
部品情報 MOSFETs in the SOT-89 package

CXDM3069N_4060N_6053N データシート (HTML) - Central Semiconductor Corp

CXDM3069N_4060N_6053N Datasheet HTML 1Page - Central Semiconductor Corp CXDM3069N_4060N_6053N Datasheet HTML 2Page - Central Semiconductor Corp



同様の部品番号 - CXDM3069N_4060N_6053N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Central Semiconductor C...
CXDM3069N CENTRAL-CXDM3069N_15 Datasheet
356Kb / 2P
   SURFACE MOUNT N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE SILICON MOSFET
More results


同様の説明 - CXDM3069N_4060N_6053N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
MCR100T FOSHAN-MCR100T Datasheet
727Kb / 6P
   Thyristor in a SOT-89 Plastic Package
logo
Central Semiconductor C...
CMNDM7001_8001 CENTRAL-CMNDM7001_8001 Datasheet
1Mb / 2P
   20V, 100mA, MOSFETs in the miniature SOT-953 package
logo
Stanson Technology
ST03N20 STANSON-ST03N20 Datasheet
559Kb / 6P
   SOT-89 package design
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
ATF-53189 HP-ATF-53189 Datasheet
145Kb / 14P
   Enhancement Mode Pseudomorphic HEMT in SOT 89 Package
logo
Central Semiconductor C...
CMUDM7005_8005 CENTRAL-CMUDM7005_8005 Datasheet
1Mb / 2P
   20V, 650mA, Complementary MOSFETs in the miniature SOT-523 package
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
78L06T FOSHAN-78L06T Datasheet
700Kb / 6P
   Voltage Regulator in a SOT-89 Plastic Package
78L09T FOSHAN-78L09T Datasheet
883Kb / 6P
   Voltage Regulator in a SOT-89 Plastic Package
logo
ZP Semiconductor
CJA03N10 ZPSEMI-CJA03N10 Datasheet
917Kb / 2P
   SOT-89-3L Plastic-Encapsulate MOSFETS
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
78L05T FOSHAN-78L05T Datasheet
691Kb / 6P
   Voltage Regulator in a SOT-89 Plastic Package
78L08T FOSHAN-78L08T Datasheet
815Kb / 6P
   Voltage Regulator in a SOT-89 Plastic Package
More results




Central Semiconductor Corp について


Central Semiconductor Corpは、離散半導体およびパッシブコンポーネントの大手プロバイダーです。
同社は1967年に設立され、米国ニューヨークのホーポージに本社を置いています。
中央半導体は、ダイオード、整流器、トランジスタ、その他の離散半導体など、幅広い製品を提供しています。
同社は、コンデンサやインダクタなどのパッシブコンポーネントのプロバイダーでもあります。
中央半導体は、高品質の製品、競争力のある価格、優れた顧客サービスで知られています。
同社は世界中のさまざまな国に運営と施設を持ち、顧客と緊密に連携して、特定の要件とニーズを満たすカスタマイズされた半導体ソリューションを提供しています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com