データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2-1374416-6 データシート (PDF) - Tyco Electronics

2-1374416-6 Datasheet PDF - Tyco Electronics
部品番号 2-1374416-6
ダウンロード  2-1374416-6 ダウンロード

ファイルサイズ   45.62 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  MACOM [Tyco Electronics]
ホームページ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
部品情報 CONNECTOR JACK HOUSING, 39mm, MT-RJ FIELD TERMINATION

2-1374416-6 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
2-1374416-6 Datasheet PDF - Tyco Electronics

部品番号 2-1374416-6
ダウンロード  2-1374416-6 Click to download

ファイルサイズ   45.62 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  MACOM [Tyco Electronics]
ホームページ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
部品情報 CONNECTOR JACK HOUSING, 39mm, MT-RJ FIELD TERMINATION

2-1374416-6 データシート (HTML) - Tyco Electronics

2-1374416-6 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics



同様の部品番号 - 2-1374416-6

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tyco Electronics
2-1374416-3 MACOM-2-1374416-3 Datasheet
45Kb / 1P
   CONNECTOR JACK HOUSING, 39mm, MT-RJ FIELD TERMINATION
2-1374416-4 MACOM-2-1374416-4 Datasheet
45Kb / 1P
   CONNECTOR JACK HOUSING, 39mm, MT-RJ FIELD TERMINATION
2-1374416-5 MACOM-2-1374416-5 Datasheet
45Kb / 1P
   CONNECTOR JACK HUSING, 39mm, MT-RJ FIELD TERMINATION
More results


同様の説明 - 2-1374416-6

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tyco Electronics
2-1374416-3 MACOM-2-1374416-3 Datasheet
45Kb / 1P
   CONNECTOR JACK HOUSING, 39mm, MT-RJ FIELD TERMINATION
2-1374416-4 MACOM-2-1374416-4 Datasheet
45Kb / 1P
   CONNECTOR JACK HOUSING, 39mm, MT-RJ FIELD TERMINATION
2-1374416-5 MACOM-2-1374416-5 Datasheet
45Kb / 1P
   CONNECTOR JACK HUSING, 39mm, MT-RJ FIELD TERMINATION
logo
SUYIN USA, INC.
100038FRO14S502ZL SUYIN-USA-100038FRO14S502ZL Datasheet
169Kb / 1P
   RJ JACK CONNECTOR
100052FR010SX09ZL SUYIN-USA-100052FR010SX09ZL Datasheet
172Kb / 1P
   RJ JACK CONNECTOR
logo
Molex Electronics Ltd.
86002-3000 MOLEX-86002-3000 Datasheet
63Kb / 2P
   MT-RJ Connectors and Adapters
logo
Tyco Electronics
6278032 MACOM-6278032 Datasheet
78Kb / 3P
   FO C/A 2 FIBER, 62.5/125, OFNR JACKET, MT-RJ TO MT-RJ
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HFCT-5903E HP-HFCT-5903E Datasheet
164Kb / 12P
   MT-RJ Duplex Single Mode Transceiver
logo
Molex Electronics Ltd.
88523-7401 MOLEX11-88523-7401 Datasheet
31Kb / 1P
   MT-RJ(F)-to-MT-RJ(F), Multimode, 62.5/125m, Duplex, 1.60mm, Standard Fiber Optic Cable Assembly, 2.0m
88523-7406 MOLEX11-88523-7406 Datasheet
31Kb / 1P
   MT-RJ(F)-to-MT-RJ(F), Multimode, 62.5/125m, Duplex, 1.60mm, Standard Fiber Optic Cable Assembly, 30.0m
More results




Tyco Electronics について


Tyco Electronicsは、電子コンポーネント、ネットワークソリューション、ワイヤレスシステムの大手プロバイダーでした。同社はもともと1999年にTyco Internationalとして設立され、後に2007年にTyco Electronicsに改名されました。TycoElectronicsは50か国以上で事業を展開し、約20,000人の従業員の労働力がありました。

同社は、自動車、通信、医療、産業、家電など、さまざまな業界向けに、コネクタ、リレー、電源管理ソリューション、回路保護デバイス、その他の電子部品など、幅広い製品とサービスを提供しました。 Tyco Electronicsは、品質、信頼性、イノベーションに焦点を当てていることで知られており、電子業界のリーダーとして認められています。

2012年、Tyco Electronicsは、接続およびセンサーソリューションの大手プロバイダーであるTE Con​​nectivityに買収されました。この買収により、TE Con​​nectivityは、電子工業の製品ポートフォリオと製品を拡大し、市場での地位をさらに強化するのに役立ちました。 Tyco Electronicsは現在、TE Con​​nectivityの子会社であり、顧客に高品質の製品とサービスを提供し続けています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com