データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DM74S240 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

DM74S240 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 DM74S240
ダウンロード  DM74S240 ダウンロード

ファイルサイズ   46.21 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 Octal 3-STATE Buffer/Line Driver/Line Receiver

DM74S240 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
DM74S240 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 DM74S240
ダウンロード  DM74S240 Click to download

ファイルサイズ   46.21 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 Octal 3-STATE Buffer/Line Driver/Line Receiver

DM74S240 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

DM74S240 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor DM74S240 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor DM74S240 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor DM74S240 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor

DM74S240 製品詳細

General Description
These buffers/line drivers are designed to improve both the performance and PC board density of 3-STATE buffers/ drivers employed as memory-address drivers, clock drivers, and bus-oriented transmitters/receivers. Featuring 400 mV of hysteresis at each low current PNP data line input, they provide improved noise rejection and high fanout outputs, and can be used to drive terminated lines down to 133Ω.

Features
■ 3-STATE outputs drive bus lines directly
■ PNP inputs reduce DC loading on bus lines
■ Hysteresis at data inputs improves noise margins
■ Typical IOL (sink current) 64 mA
■ Typical IOH (source current) −15 mA
■ Typical propagation delay times
    Inverting 4.5 ns
    Noninverting 6 ns
■ Typical enable/disable times 9 ns
■ Typical power dissipation (enabled)
    Inverting 450 mW
    Noninverting 538 mW




同様の部品番号 - DM74S240

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
DM74S20 FAIRCHILD-DM74S20 Datasheet
33Kb / 3P
   Dual 4-Input NAND Gate
DM74S20N FAIRCHILD-DM74S20N Datasheet
33Kb / 3P
   Dual 4-Input NAND Gate
logo
National Semiconductor ...
DM74S251 NSC-DM74S251 Datasheet
121Kb / 6P
   TRI-STATE 1 of 8 Line Data Selector/Multiplexer
logo
Fairchild Semiconductor
DM74S253 FAIRCHILD-DM74S253 Datasheet
49Kb / 4P
   Dual 3-STATE 1-of-4 Line Data Selector/Multiplexer
DM74S253N FAIRCHILD-DM74S253N Datasheet
49Kb / 4P
   Dual 3-STATE 1-of-4 Line Data Selector/Multiplexer
More results


同様の説明 - DM74S240

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
DM74LS240 FAIRCHILD-DM74LS240 Datasheet
72Kb / 7P
   Octal 3-STATE Buffer/Line Driver/Line Receiver
DM74LS244 FAIRCHILD-DM74LS244 Datasheet
65Kb / 6P
   Octal 3-STATE Buffer/Line Driver/Line Receiver
logo
System Logic Semiconduc...
SL74LS244 SLS-SL74LS244 Datasheet
40Kb / 4P
   Octal 3-State Noninverting Buffer/Line Driver/Line Receiver
logo
Motorola, Inc
MC54-74HC244A MOTOROLA-MC54-74HC244A Datasheet
185Kb / 8P
   Octal 3-State Noninverting Buffer/Line Driver/Line Receiver
logo
ON Semiconductor
MC74HC240A ONSEMI-MC74HC240A_14 Datasheet
117Kb / 7P
   Octal 3-State Inverting Buffer/Line Driver/Line Receiver
August, 2014 ??Rev. 13
MC74HCT244A ONSEMI-MC74HCT244A_14 Datasheet
118Kb / 7P
   Octal 3-State Noninverting Buffer/Line Driver/ Line Receiver
September, 2014 ??Rev. 14
logo
Integral Corp.
IN74HC244A INTEGRAL-IN74HC244A Datasheet
110Kb / 5P
   Octal 3-State Noninverting Buffer/Line Driver/Line Receiver
logo
Motorola, Inc
MC74HC204A MOTOROLA-MC74HC204A Datasheet
234Kb / 7P
   Octal 3-State Inverting Buffer/Line Driver/Line Receiver
logo
ON Semiconductor
MC74HC540A ONSEMI-MC74HC540A_14 Datasheet
115Kb / 7P
   Octal 3-State Inverting Buffer/Line Driver/Line Receiver
August, 2014 ??Rev. 11
logo
Integral Corp.
IN74HC241A INTEGRAL-IN74HC241A Datasheet
151Kb / 5P
   OCTAL 3-STATE NONINVERTING BUFFER/LINE DRIVER/LINE RECEIVER
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com