データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FDD2612 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDD2612 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FDD2612
ダウンロード  FDD2612 ダウンロード

ファイルサイズ   110.96 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 200V N-Channel PowerTrench MOSFET

FDD2612 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FDD2612 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FDD2612
ダウンロード  FDD2612 Click to download

ファイルサイズ   110.96 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 200V N-Channel PowerTrench MOSFET

FDD2612 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDD2612 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD2612 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD2612 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD2612 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD2612 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor

FDD2612 製品詳細

General Description
This N-Channel MOSFET has been designed specifically to improve the overall efficiency of DC/DC converters using either synchronous or conventional switching PWM controllers. It has been optimized for low gate charge, low RDS(ON) and fast switching speed.

Features
• 4.9 A, 200 V. RDS(ON) = 720 mΩ @ VGS = 10 V
• High performance trench technology for extremely low RDS(ON)
• High power and current handling capability
• Fast switching speed
• Low gate charge (8nC typical)

Applications
• DC/DC converter




同様の部品番号 - FDD2612

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD2612 ISC-FDD2612 Datasheet
298Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


同様の説明 - FDD2612

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDC2612 FAIRCHILD-FDC2612 Datasheet
201Kb / 5P
   200V N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSM2614 KERSEMI-KSM2614 Datasheet
1Mb / 7P
   200V N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDP2670 FAIRCHILD-FDP2670 Datasheet
83Kb / 5P
   200V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS2170N3 FAIRCHILD-FDS2170N3 Datasheet
201Kb / 6P
   200V N-Channel PowerTrench??MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KDB2670 KEXIN-KDB2670 Datasheet
51Kb / 2P
   200V N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDS2670 FAIRCHILD-FDS2670 Datasheet
339Kb / 8P
   200V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDB2614 FAIRCHILD-FDB2614 Datasheet
759Kb / 8P
   200V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDP2614 FAIRCHILD-FDP2614 Datasheet
349Kb / 8P
   200V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD2670 FAIRCHILD-FDD2670 Datasheet
95Kb / 5P
   200V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS2170N7 FAIRCHILD-FDS2170N7 Datasheet
209Kb / 6P
   200V N-Channel PowerTrench MOSFET
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com