データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FDD6612 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDD6612 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FDD6612
ダウンロード  FDD6612 ダウンロード

ファイルサイズ   226.16 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 N-Channel, Logic Level, PowerTrench??MOSFET

FDD6612 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FDD6612 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FDD6612
ダウンロード  FDD6612 Click to download

ファイルサイズ   226.16 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 N-Channel, Logic Level, PowerTrench??MOSFET

FDD6612 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDD6612 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD6612 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD6612 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD6612 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD6612 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD6612 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor

FDD6612 製品詳細

General Description
This N-Channel MOSFET has been designed specifically to improve the overall efficiency of DC/DC converters using either synchronous or conventional switching PWM controllers. It has been optimized for low gate charge, low RDS( ON) , fast switching speed and extremely low RDS(ON) in a small package.

Features
• 30 A, 30 V
   RDS(ON) = 20 mW @ VGS = 10 V
   RDS(ON) = 28 mW @ VGS = 4.5 V
• Low gate charge
• Fast Switching
• High performance trench technology for extremely low RDS(ON)

Applications
• DC/DC converter
• Motor Drives




同様の部品番号 - FDD6612

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDD6612A FAIRCHILD-FDD6612A Datasheet
122Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
More results


同様の説明 - FDD6612

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDT461N FAIRCHILD-FDT461N Datasheet
267Kb / 10P
   N-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
FDP6030BL FAIRCHILD-FDP6030BL Datasheet
401Kb / 10P
   N-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
FDP7045L FAIRCHILD-FDP7045L Datasheet
428Kb / 10P
   N-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDMS9409L_F085 ONSEMI-FDMS9409L_F085 Datasheet
604Kb / 8P
   N-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
October 2016 Rev. 1.0
FDD9411L_F085 ONSEMI-FDD9411L_F085 Datasheet
580Kb / 8P
   N-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
December, 2016, Rev. 1.0
FDD9409L_F085 ONSEMI-FDD9409L_F085 Datasheet
608Kb / 8P
   N-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
December, 2016, Rev. 1.0
logo
Fairchild Semiconductor
FDP7045L FAIRCHILD-FDP7045L_04 Datasheet
110Kb / 5P
   N-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KDB7045L KEXIN-KDB7045L Datasheet
58Kb / 2P
   N-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDD6035AL FAIRCHILD-FDD6035AL Datasheet
119Kb / 6P
   N-Channel, Logic Level, PowerTrench MOSFET
FDD6680A FAIRCHILD-FDD6680A Datasheet
200Kb / 8P
   N-Channel, Logic Level, PowerTrench MOSFET
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com