データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FDG6308 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDG6308 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FDG6308
ダウンロード  FDG6308 ダウンロード

ファイルサイズ   85.99 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET

FDG6308 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FDG6308 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FDG6308
ダウンロード  FDG6308 Click to download

ファイルサイズ   85.99 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET

FDG6308 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDG6308 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDG6308 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDG6308 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDG6308 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDG6308 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor

FDG6308 製品詳細

General Description

This P-Channel 1.8V specified MOSFET uses Fairchild’s advanced low voltage PowerTrench process. It has been optimized for battery power management applications.



Features

• –0.6 A, –20 V. RDS(ON)= 0.40 Ω@ VGS= –4.5 V

                     RDS(ON)= 0.55 Ω@ VGS= –2.5 V

                     RDS(ON)= 0.80 Ω@ VGS= –1.8 V

•Low gate charge

• High performance trench technology for extremely low RDS(ON)

• Compact industry standard SC70-6 surface mount package



Applications

•Battery management

•Load switch



 




同様の部品番号 - FDG6308

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDG6301N FAIRCHILD-FDG6301N Datasheet
226Kb / 8P
   Dual N-Channel, Digital FET
logo
Guangdong Kexin Industr...
FDG6301N KEXIN-FDG6301N Datasheet
1Mb / 4P
   Dual N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDG6301N FAIRCHILD-FDG6301N Datasheet
351Kb / 5P
   Dual N-Channel, Digital FET
logo
ON Semiconductor
FDG6301N-F085 ONSEMI-FDG6301N-F085 Datasheet
640Kb / 6P
   Dual N-Channel, Digital FET
September, 2019 - Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
FDG6301N FAIRCHILD-FDG6301N_09 Datasheet
351Kb / 5P
   Dual N-Channel, Digital FET
More results


同様の説明 - FDG6308

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDW254PZ FAIRCHILD-FDW254PZ_08 Datasheet
230Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
FDJ1027P FAIRCHILD-FDJ1027P_06 Datasheet
1Mb / 6P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDC606P ONSEMI-FDC606P Datasheet
215Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
September-2017, Rev. 5
logo
Fairchild Semiconductor
SI3445DV FAIRCHILD-SI3445DV Datasheet
90Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
SI3447DV FAIRCHILD-SI3447DV Datasheet
90Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
SI6467DQ FAIRCHILD-SI6467DQ Datasheet
98Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
FDC606P FAIRCHILD-FDC606P Datasheet
154Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
FDN304P FAIRCHILD-FDN304P_01 Datasheet
106Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
FDS-4465 FAIRCHILD-FDS-4465 Datasheet
371Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench??MOSFET
FDG330P FAIRCHILD-FDG330P Datasheet
150Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com