データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQA140N10 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQA140N10 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FQA140N10
ダウンロード  FQA140N10 ダウンロード

ファイルサイズ   649.58 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 100V N-Channel MOSFET

FQA140N10 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FQA140N10 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQA140N10
ダウンロード  FQA140N10 Click to download

ファイルサイズ   649.58 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 100V N-Channel MOSFET

FQA140N10 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQA140N10 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA140N10 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA140N10 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA140N10 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA140N10 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA140N10 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA140N10 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA140N10 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQA140N10 製品詳細

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for low voltage applications such as audio amplifier, high efficiency switching DC/DC converters, and DC motor control.

Features
• 140A, 100V, RDS(on) = 0.01Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 220 nC)
• Low Crss ( typical 470 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
• 175°C maximum junction temperature rating




同様の部品番号 - FQA140N10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA140N10 ISC-FQA140N10 Datasheet
362Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


同様の説明 - FQA140N10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQB44N10 FAIRCHILD-FQB44N10 Datasheet
640Kb / 9P
   100V N-Channel MOSFET
FQP55N10 FAIRCHILD-FQP55N10 Datasheet
666Kb / 8P
   100V N-Channel MOSFET
FQH140N10 FAIRCHILD-FQH140N10 Datasheet
679Kb / 8P
   100V N-Channel MOSFET
FQD13N10 FAIRCHILD-FQD13N10 Datasheet
619Kb / 9P
   100V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO3442 AOSMD-AO3442 Datasheet
500Kb / 5P
   100V N-Channel MOSFET
AO4482 AOSMD-AO4482 Datasheet
204Kb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
AON2290 AOSMD-AON2290 Datasheet
227Kb / 5P
   100V N-Channel MOSFET
AOD478 AOSMD-AOD478 Datasheet
427Kb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
AON6290 AOSMD-AON6290 Datasheet
271Kb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
AOT416 AOSMD-AOT416 Datasheet
280Kb / 7P
   100V N-Channel MOSFET
logo
shenzhen wanhexing Elec...
AO4454 WHXPCB-AO4454 Datasheet
2Mb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com