データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQD20N06L データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQD20N06L Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FQD20N06L
ダウンロード  FQD20N06L ダウンロード

ファイルサイズ   664.69 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 60V LOGIC N-Channel MOSFET

FQD20N06L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FQD20N06L Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQD20N06L
ダウンロード  FQD20N06L Click to download

ファイルサイズ   664.69 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 60V LOGIC N-Channel MOSFET

FQD20N06L データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQD20N06L Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD20N06L Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD20N06L Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD20N06L Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD20N06L Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD20N06L Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD20N06L Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD20N06L Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD20N06L Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor

FQD20N06L 製品詳細

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for low voltage applications such as automotive, DC/DC converters, and high efficiency switching for power management in portable and battery operated products.

Features
• 17.2A, 60V, RDS(on) = 0.06Ω @ VGS = 10V
• Low gate charge ( typical 9.5 nC)
• Low Crss ( typical 35 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
• 150°C maximum junction temperature rating
• Low level gate drive requirements allowing direct operation form logic drivers




同様の部品番号 - FQD20N06L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQD20N06LE FAIRCHILD-FQD20N06LE Datasheet
656Kb / 9P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FQD20N06LE VBSEMI-FQD20N06LE Datasheet
899Kb / 6P
   N-Channel 6 0-V (D-S) MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD20N06LTF FAIRCHILD-FQD20N06LTF Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 60 V, 17.2 A, 42 m
FQD20N06LTM FAIRCHILD-FQD20N06LTM Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 17.2 A, 42 m廓
More results


同様の説明 - FQD20N06L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQB20N06L FAIRCHILD-FQB20N06L Datasheet
680Kb / 9P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP20N06L FAIRCHILD-FQP20N06L Datasheet
673Kb / 8P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP50N06L FAIRCHILD-FQP50N06L Datasheet
647Kb / 8P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
FQPF20N06L FAIRCHILD-FQPF20N06L Datasheet
661Kb / 8P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMU20N06L KERSEMI-KSMU20N06L Datasheet
1Mb / 8P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP30N06L FAIRCHILD-FQP30N06L Datasheet
623Kb / 8P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
FQPF50N06L FAIRCHILD-FQPF50N06L Datasheet
664Kb / 8P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
FQU20N06L FAIRCHILD-FQU20N06L_09 Datasheet
860Kb / 9P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSM50N06L KERSEMI-KSM50N06L Datasheet
1Mb / 6P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
KSM30N06L KERSEMI-KSM30N06L Datasheet
1Mb / 6P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD13N06L FAIRCHILD-FQD13N06L Datasheet
653Kb / 9P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com