データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQP2P25 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQP2P25 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FQP2P25
ダウンロード  FQP2P25 ダウンロード

ファイルサイズ   549.2 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 250V P-Channel MOSFET

FQP2P25 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FQP2P25 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQP2P25
ダウンロード  FQP2P25 Click to download

ファイルサイズ   549.2 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 250V P-Channel MOSFET

FQP2P25 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQP2P25 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP2P25 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP2P25 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP2P25 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP2P25 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP2P25 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP2P25 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP2P25 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQP2P25 製品詳細

General Description
These P-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switching DC/DC converters.

Features
• -2.3A, -250V, RDS(on) = 4.0Ω @VGS = -10 V
• Low gate charge ( typical 6.5 nC)
• Low Crss ( typical 6.5 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability




同様の部品番号 - FQP2P25

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQP2P40 FAIRCHILD-FQP2P40 Datasheet
576Kb / 8P
   400V P-Channel MOSFET
More results


同様の説明 - FQP2P25

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF6P25 FAIRCHILD-FQPF6P25 Datasheet
534Kb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
FQP4P25 FAIRCHILD-FQP4P25 Datasheet
568Kb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
FQD2P25 FAIRCHILD-FQD2P25 Datasheet
535Kb / 9P
   250V P-Channel MOSFET
FQP6P25 FAIRCHILD-FQP6P25 Datasheet
508Kb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD2P25 KERSEMI-KSMD2P25 Datasheet
1Mb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
KSMD4P25 KERSEMI-KSMD4P25 Datasheet
1Mb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD6P25TM FAIRCHILD-FQD6P25TM Datasheet
640Kb / 9P
   250V P-Channel MOSFET
FQD6P25 FAIRCHILD-FQD6P25 Datasheet
511Kb / 9P
   250V P-Channel MOSFET
FQPF4P25 FAIRCHILD-FQPF4P25 Datasheet
573Kb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
FQB9P25 FAIRCHILD-FQB9P25 Datasheet
573Kb / 9P
   250V P-Channel MOSFET
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com