データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQP30N06 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQP30N06 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FQP30N06
ダウンロード  FQP30N06 ダウンロード

ファイルサイズ   660.21 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 60V N-Channel MOSFET

FQP30N06 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FQP30N06 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQP30N06
ダウンロード  FQP30N06 Click to download

ファイルサイズ   660.21 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 60V N-Channel MOSFET

FQP30N06 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQP30N06 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP30N06 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP30N06 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP30N06 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP30N06 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP30N06 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP30N06 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP30N06 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQP30N06 製品詳細

Description
This N-Channel enhancement mode power MOSFET is produced using Fairchild Semiconductor’s proprietary planar stripe and DMOS technology. This advanced MOSFET technology has been especially tailored to reduce on-state resistance, and to provide superior switching performance and high avalanche energy strength. These devices are suitable for switched mode power supplies, audio amplifier, DC motor control, and variable switching power applications.

Features
• 30 A, 60 V, RDS(on) = 40 mΩ (Max.) @ VGS = 10 V, ID = 15 A
• Low Gate Charge (Typ. 19 nC)
• Low Crss (Typ. 40 pF)
• 100% Avalanche Tested
• 175°C Maximum Junction Temperature Rating




同様の部品番号 - FQP30N06

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQP30N06 FAIRCHILD-FQP30N06 Datasheet
623Kb / 8P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP30N06 ISC-FQP30N06 Datasheet
302Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQP30N06L FAIRCHILD-FQP30N06L Datasheet
623Kb / 8P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FQP30N06L VBSEMI-FQP30N06L Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
More results


同様の説明 - FQP30N06

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDP65N06 FAIRCHILD-FDP65N06 Datasheet
598Kb / 8P
   60V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO3460 AOSMD-AO3460_10 Datasheet
168Kb / 4P
   60V N-Channel MOSFET
AOB462L AOSMD-AOB462L Datasheet
445Kb / 6P
   60V N-Channel MOSFET
AOB2606L AOSMD-AOB2606L Datasheet
354Kb / 7P
   60V N-Channel MOSFET
AON6444 AOSMD-AON6444 Datasheet
270Kb / 7P
   60V N-Channel MOSFET
logo
Chip Integration Techno...
2N7002D CITC-2N7002D Datasheet
502Kb / 6P
   60V N-Channel MOSFET
logo
GOOD-ARK Electronics
SSF6010A GOOD-ARK-SSF6010A Datasheet
996Kb / 5P
   60V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP50N06A SEMIHOW-HFP50N06A_16 Datasheet
374Kb / 9P
   60V N-Channel MOSFET
logo
GOOD-ARK Electronics
SSF6010 GOOD-ARK-SSF6010 Datasheet
953Kb / 5P
   60V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO4440 AOSMD-AO4440_10 Datasheet
172Kb / 4P
   60V N-Channel MOSFET
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com