データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BD12KA5WF-E2 データシート (PDF) - Rohm

BD12KA5WF-E2 Datasheet PDF - Rohm
部品番号 BD12KA5WF-E2
ダウンロード  BD12KA5WF-E2 ダウンロード

ファイルサイズ   616.36 Kbytes
ページ   18 Pages
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
部品情報 low-saturation regulators that are available for output currents up to 500mA.

BD12KA5WF-E2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
BD12KA5WF-E2 Datasheet PDF - Rohm

部品番号 BD12KA5WF-E2
ダウンロード  BD12KA5WF-E2 Click to download

ファイルサイズ   616.36 Kbytes
ページ   18 Pages
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
部品情報 low-saturation regulators that are available for output currents up to 500mA.

BD12KA5WF-E2 データシート (HTML) - Rohm

Back Button BD12KA5WF-E2 Datasheet HTML 1Page - Rohm BD12KA5WF-E2 Datasheet HTML 2Page - Rohm BD12KA5WF-E2 Datasheet HTML 3Page - Rohm BD12KA5WF-E2 Datasheet HTML 4Page - Rohm BD12KA5WF-E2 Datasheet HTML 5Page - Rohm BD12KA5WF-E2 Datasheet HTML 6Page - Rohm BD12KA5WF-E2 Datasheet HTML 7Page - Rohm BD12KA5WF-E2 Datasheet HTML 8Page - Rohm BD12KA5WF-E2 Datasheet HTML 9Page - Rohm BD12KA5WF-E2 Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button 



同様の部品番号 - BD12KA5WF-E2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BD12KA5WF-E2 ROHM-BD12KA5WF-E2 Datasheet
616Kb / 18P
   500mA Variable/Fixed Output LDO Regulators Built-in thermal shutdown circuit
More results


同様の説明 - BD12KA5WF-E2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BAXXDD0-E ROHM-BAXXDD0-E Datasheet
493Kb / 23P
   Low-saturation regulators, available for output s up to 2A/1A.
BA00DD0W-E ROHM-BA00DD0W-E Datasheet
493Kb / 20P
   low-saturation regulators available for outputs up to 2A/1A. The output voltage
logo
First Components Intern...
FGM7632 FCI-FGM7632 Datasheet
162Kb / 5P
   Output Currents up to 0.5A (output1 & 2)
logo
TE Connectivity Ltd
RP3SL TEC-RP3SL Datasheet
287Kb / 3P
   For high inrush currents up to 120A
logo
Rohm
BA78M12FP-E2 ROHM-BA78M12FP-E2 Datasheet
495Kb / 15P
   500mA Output 78 series Regulators
logo
Harris Corporation
CA3085 HARRIS-CA3085 Datasheet
436Kb / 8P
   Positive Voltage Regulators from 1.7 to 46V at Currents Up to 100mA
CA723 HARRIS-CA723 Datasheet
104Kb / 8P
   Voltage Regulators Adjustable from 2V to 37V at Output Currents Up to 150mA Without External Pass Transistors
logo
Mitsumi Electronics, Co...
MM159X MITSUMI-MM159X Datasheet
86Kb / 8P
   Low-Saturation 300mA Regulators
logo
Intersil Corporation
CA723 INTERSIL-CA723 Datasheet
93Kb / 9P
   Voltage Regulators Adjustable from 2V to 37V at Output Currents Up to 150mA without External Pass Transistors
April 1999
logo
Rohm
BA17805FP-E2 ROHM-BA17805FP-E2 Datasheet
347Kb / 13P
   1A Output 78 series Regulators 500mA Output 78 series Regulators
More results




Rohm について


ROHM Semiconductorは、1958年に設立された日本の半導体会社です。

同社は、電力管理、電力装置、アナログおよび混合シグナル統合回路など、幅広い製品の設計と製造を専門としています。

ROHMの製品は、家電、自動車、産業、通信などのさまざまなアプリケーションで使用されています。

同社は、省エネ技術と低電力設計の専門知識に焦点を当てていることで知られています。

ROHMは20か国以上で事業を展開しており、世界最大の半導体企業の1つです。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com