データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQPF22N30 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQPF22N30 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FQPF22N30
ダウンロード  FQPF22N30 ダウンロード

ファイルサイズ   738.24 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 300V N-Channel MOSFET

FQPF22N30 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FQPF22N30 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQPF22N30
ダウンロード  FQPF22N30 Click to download

ファイルサイズ   738.24 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 300V N-Channel MOSFET

FQPF22N30 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQPF22N30 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF22N30 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF22N30 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF22N30 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF22N30 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF22N30 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF22N30 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF22N30 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQPF22N30 製品詳細

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switch mode power supply.

Features
• 12A, 300V, RDS(on) = 0.16Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 47 nC)
• Low Crss ( typical 40 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability




同様の部品番号 - FQPF22N30

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF22P10 FAIRCHILD-FQPF22P10 Datasheet
625Kb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
More results


同様の説明 - FQPF22N30

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQB9N30 FAIRCHILD-FQB9N30 Datasheet
647Kb / 9P
   300V N-Channel MOSFET
FDP46N30 FAIRCHILD-FDP46N30 Datasheet
697Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMU5N30 KERSEMI-KSMU5N30 Datasheet
1Mb / 8P
   300V N-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF5N30 FAIRCHILD-FQPF5N30 Datasheet
763Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQP5N30 FAIRCHILD-FQP5N30 Datasheet
754Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQB5N30 FAIRCHILD-FQB5N30 Datasheet
770Kb / 9P
   300V N-Channel MOSFET
FQPF14N30 FAIRCHILD-FQPF14N30 Datasheet
717Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD2N30 KERSEMI-KSMD2N30 Datasheet
1Mb / 8P
   300V N-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP3N30 FAIRCHILD-FQP3N30 Datasheet
708Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQA26N30 FAIRCHILD-FQA26N30 Datasheet
702Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQA44N30 FAIRCHILD-FQA44N30 Datasheet
745Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com