データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BD5342FVE-TR データシート (PDF) - Rohm

BD5342FVE-TR Datasheet PDF - Rohm
部品番号 BD5342FVE-TR
ダウンロード  BD5342FVE-TR ダウンロード

ファイルサイズ   400.42 Kbytes
ページ   16 Pages
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
部品情報 Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series

BD5342FVE-TR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
BD5342FVE-TR Datasheet PDF - Rohm

部品番号 BD5342FVE-TR
ダウンロード  BD5342FVE-TR Click to download

ファイルサイズ   400.42 Kbytes
ページ   16 Pages
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
部品情報 Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series

BD5342FVE-TR データシート (HTML) - Rohm

Back Button BD5342FVE-TR Datasheet HTML 1Page - Rohm BD5342FVE-TR Datasheet HTML 2Page - Rohm BD5342FVE-TR Datasheet HTML 3Page - Rohm BD5342FVE-TR Datasheet HTML 4Page - Rohm BD5342FVE-TR Datasheet HTML 5Page - Rohm BD5342FVE-TR Datasheet HTML 6Page - Rohm BD5342FVE-TR Datasheet HTML 7Page - Rohm BD5342FVE-TR Datasheet HTML 8Page - Rohm BD5342FVE-TR Datasheet HTML 9Page - Rohm BD5342FVE-TR Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button 

BD5342FVE-TR 製品詳細

Description
ROHM’s BD52□□G/FVE and BD53□□G/FVE series are highly accurate, low current consumption reset IC series with a built-in delay circuit. The lineup was established with tow output types (Nch open drain and CMOS output) and detection voltages range from 2.3V to 6.0V in increments of 0.1V, so that the series may be selected according the application at hand.

Features
1)  Detection voltage: 2.3V to 6.0V (Typ.), 0.1V steps
2)  High accuracy detection voltage: ±1.0%
3)  Ultra-low current consumption: 0.8µA (Typ.)
4)  Nch open drain output (BD52□□G/FVE), CMOS output (BD53□□G/FVE)
5)  Compact packages  VSOF5: BD52□□FVE, BD53□□FVE
                                      SSOP5: BD52□□G, BD53□□G




同様の部品番号 - BD5342FVE-TR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BD5342FVE-TR ROHM-BD5342FVE-TR Datasheet
400Kb / 16P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD5342FVE-TR ROHM-BD5342FVE-TR Datasheet
400Kb / 16P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD5342FVE-TR ROHM-BD5342FVE-TR Datasheet
410Kb / 16P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD5342FVE-TR ROHM-BD5342FVE-TR Datasheet
474Kb / 16P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD5342FVE-TR ROHM-BD5342FVE-TR Datasheet
400Kb / 16P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
More results


同様の説明 - BD5342FVE-TR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BD4142HFV ROHM-BD4142HFV Datasheet
698Kb / 18P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC
BD5231FVE-TR ROHM-BD5231FVE-TR Datasheet
474Kb / 16P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD5260 ROHM-BD5260_13 Datasheet
400Kb / 16P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD52E23G-TR ROHM-BD52E23G-TR Datasheet
373Kb / 15P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD5223G-TR ROHM-BD5223G-TR Datasheet
308Kb / 12P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD52E23G-MTR ROHM-BD52E23G-MTR Datasheet
396Kb / 15P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD5223G-TR ROHM-BD5223G-TR_13 Datasheet
400Kb / 16P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD5229G-TR ROHM-BD5229G-TR Datasheet
400Kb / 16P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD5226G-TR ROHM-BD5226G-TR Datasheet
400Kb / 16P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD5228FVE-TR ROHM-BD5228FVE-TR Datasheet
400Kb / 16P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
More results




Rohm について


ROHM Semiconductorは、1958年に設立された日本の半導体会社です。

同社は、電力管理、電力装置、アナログおよび混合シグナル統合回路など、幅広い製品の設計と製造を専門としています。

ROHMの製品は、家電、自動車、産業、通信などのさまざまなアプリケーションで使用されています。

同社は、省エネ技術と低電力設計の専門知識に焦点を当てていることで知られています。

ROHMは20か国以上で事業を展開しており、世界最大の半導体企業の1つです。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com