データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQPF3N80 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQPF3N80 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FQPF3N80
ダウンロード  FQPF3N80 ダウンロード

ファイルサイズ   639.78 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 800V N-Channel MOSFET

FQPF3N80 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FQPF3N80 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQPF3N80
ダウンロード  FQPF3N80 Click to download

ファイルサイズ   639.78 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 800V N-Channel MOSFET

FQPF3N80 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQPF3N80 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF3N80 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF3N80 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF3N80 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF3N80 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF3N80 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF3N80 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF3N80 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQPF3N80 製品詳細

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switch mode power supply.

Features
• 1.8A, 800V, RDS(on) = 5.0Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 15 nC)
• Low Crss ( typical 7.0 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability




同様の部品番号 - FQPF3N80

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF3N80C FAIRCHILD-FQPF3N80C Datasheet
810Kb / 10P
   800V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF3N80C ISC-FQPF3N80C Datasheet
278Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results


同様の説明 - FQPF3N80

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQB3N80 FAIRCHILD-FQB3N80 Datasheet
661Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
FQP2N80 FAIRCHILD-FQP2N80 Datasheet
649Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQPF4N80 FAIRCHILD-FQPF4N80 Datasheet
639Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQPF6N80 FAIRCHILD-FQPF6N80 Datasheet
665Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQA10N80 FAIRCHILD-FQA10N80_06 Datasheet
801Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
FQA13N80 FAIRCHILD-FQA13N80 Datasheet
731Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQA6N80 FAIRCHILD-FQA6N80 Datasheet
677Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQP8N80C FAIRCHILD-FQP8N80C_09 Datasheet
1Mb / 12P
   800V N-Channel MOSFET
FQA10N80 FAIRCHILD-FQA10N80_07 Datasheet
803Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFH10N80 SEMIHOW-HFH10N80 Datasheet
1Mb / 7P
   800V N-Channel MOSFET
HFS3N80 SEMIHOW-HFS3N80 Datasheet
1Mb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com