データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQPF6N60 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQPF6N60 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 FQPF6N60
ダウンロード  FQPF6N60 ダウンロード

ファイルサイズ   544.32 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 600V N-Channel MOSFET

FQPF6N60 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FQPF6N60 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQPF6N60
ダウンロード  FQPF6N60 Click to download

ファイルサイズ   544.32 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 600V N-Channel MOSFET

FQPF6N60 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQPF6N60 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N60 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N60 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N60 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N60 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N60 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N60 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF6N60 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQPF6N60 製品詳細

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switch mode power supply.

Features
• 3.6A, 600V, RDS(on) = 1.5Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 20 nC)
• Low Crss ( typical 10 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability




同様の部品番号 - FQPF6N60

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF6N60 FAIRCHILD-FQPF6N60 Datasheet
544Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
FQPF6N60 KERSEMI-FQPF6N60 Datasheet
716Kb / 7P
   600V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF6N60C FAIRCHILD-FQPF6N60C Datasheet
911Kb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FQPF6N60C VBSEMI-FQPF6N60C Datasheet
1Mb / 9P
   Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF6N60C ISC-FQPF6N60C Datasheet
277Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results


同様の説明 - FQPF6N60

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQB3N60 FAIRCHILD-FQB3N60 Datasheet
581Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FCB11N60F FAIRCHILD-FCB11N60F Datasheet
1,004Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCH47N60F_0605 FAIRCHILD-FCH47N60F_0605 Datasheet
978Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCA16N60 FAIRCHILD-FCA16N60_06 Datasheet
962Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQAF7N60 FAIRCHILD-FQAF7N60 Datasheet
578Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCI7N60 FAIRCHILD-FCI7N60 Datasheet
951Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCP16N60 FAIRCHILD-FCP16N60 Datasheet
1Mb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
FCD5N60 FAIRCHILD-FCD5N60 Datasheet
947Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQB3N60C FAIRCHILD-FQB3N60C Datasheet
753Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FQP3N60C FAIRCHILD-FQP3N60C Datasheet
738Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCP260N60E FAIRCHILD-FCP260N60E Datasheet
283Kb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com