データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GMA26881C データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

GMA26881C Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 GMA26881C
ダウンロード  GMA26881C ダウンロード

ファイルサイズ   238.32 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 2.3 INCH (58.4 mm) 8 X 8 DOT MATRIX STICK DISPLAY

GMA26881C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
GMA26881C Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 GMA26881C
ダウンロード  GMA26881C Click to download

ファイルサイズ   238.32 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 2.3 INCH (58.4 mm) 8 X 8 DOT MATRIX STICK DISPLAY

GMA26881C データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

GMA26881C Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor GMA26881C Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor GMA26881C Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor GMA26881C Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor GMA26881C Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor GMA26881C Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor

GMA26881C 製品詳細

DESCRIPTION
The GMA26881C a common cathode column 8 X 8, bicolor High Efficiencyh Red / Green dot matrix display. It has a grey face with neutral segment color.

FEATURES
   2.3" (58.4mm) character height.
   Low power requirement.
   Wide 130° viewing angle.
   High brightness and contrast
   8 X 8 array with X-Y select.
   X-Y stackable
   Easy mounting on P.C. board.




同様の部品番号 - GMA26881C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
QT Optoelectronics
GMA26881C QT-GMA26881C Datasheet
190Kb / 5P
   2.3 INCH (58.4mm) 8X8 DOT MATRIX STICK DISPLAY
More results


同様の説明 - GMA26881C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
GMA2688C FAIRCHILD-GMA2688C Datasheet
264Kb / 7P
   2.3 INCH (58.4 mm) 8 X 8 DOT MATRIX STICK DISPLAY
GMA2285C FAIRCHILD-GMA2285C Datasheet
248Kb / 5P
   2.3 INCH (58.4 mm) 5 X 8 DOT MATRIX STICK DISPLAY
GMA26841C FAIRCHILD-GMA26841C Datasheet
231Kb / 6P
   2.3 INCH (58.4 mm) 4 X 8 DOT MATRIX STICK DISPLAY
logo
QT Optoelectronics
GMA26481C QT-GMA26481C Datasheet
181Kb / 5P
   2.3 INCH (58.4 mm) 4X8 DOT MATRIX STICK DISPLAY
logo
Fairchild Semiconductor
GMA2288C FAIRCHILD-GMA2288C Datasheet
224Kb / 6P
   2.3 INCH (58.S mm) 8 X 8 DOT MATRIX STICK DISPLAY
logo
List of Unclassifed Man...
C-5880H ETC1-C-5880H Datasheet
119Kb / 1P
   2.3 INCH, 8 X 8 DOT MATRIX DISPLAY
logo
Fairchild Semiconductor
GMA4Y881C FAIRCHILD-GMA4Y881C Datasheet
187Kb / 5P
   1.88 INCH (47.7mm) 8 X 8 DOT MATRIX STICK DISPLAY
GMA46881C FAIRCHILD-GMA46881C Datasheet
243Kb / 6P
   1.85 INCH (47.0mm) 8 X 8 DOT MATRIX STICK DISPLAY
GMA3688C FAIRCHILD-GMA3688C Datasheet
241Kb / 6P
   1.5 INCH (37.9mm) 8 X 8 DOT MATRIX STICK DISPLAY
logo
List of Unclassifed Man...
C-5880EG ETC-C-5880EG Datasheet
174Kb / 1P
   2.3 INCH, 8 X 8 DOT MATRIX DISPLAY (MULTI-COLOR)
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com