データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BA00CC0WCP-V5E2 データシート (PDF) - Rohm

BA00CC0WCP-V5E2 Datasheet PDF - Rohm
部品番号 BA00CC0WCP-V5E2
ダウンロード  BA00CC0WCP-V5E2 ダウンロード

ファイルサイズ   498.07 Kbytes
ページ   20 Pages
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
部品情報 2A/1A Variable Output LDO Regulators

BA00CC0WCP-V5E2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
BA00CC0WCP-V5E2 Datasheet PDF - Rohm

部品番号 BA00CC0WCP-V5E2
ダウンロード  BA00CC0WCP-V5E2 Click to download

ファイルサイズ   498.07 Kbytes
ページ   20 Pages
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
部品情報 2A/1A Variable Output LDO Regulators

BA00CC0WCP-V5E2 データシート (HTML) - Rohm

Back Button BA00CC0WCP-V5E2 Datasheet HTML 1Page - Rohm BA00CC0WCP-V5E2 Datasheet HTML 2Page - Rohm BA00CC0WCP-V5E2 Datasheet HTML 3Page - Rohm BA00CC0WCP-V5E2 Datasheet HTML 4Page - Rohm BA00CC0WCP-V5E2 Datasheet HTML 5Page - Rohm BA00CC0WCP-V5E2 Datasheet HTML 6Page - Rohm BA00CC0WCP-V5E2 Datasheet HTML 7Page - Rohm BA00CC0WCP-V5E2 Datasheet HTML 8Page - Rohm BA00CC0WCP-V5E2 Datasheet HTML 9Page - Rohm BA00CC0WCP-V5E2 Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button 

BA00CC0WCP-V5E2 製品詳細

● General Description

The BA00DD0xx and BD00CC0xx series are low-saturation regulators available for outputs up to 2A/1A. The output voltage can be arbitrarily configured using the external resistance. These series of LDO regulators are offered in a broad packaging lineup.

This IC has a built-in over-current protection circuit that prevents the destruction of the IC due to output short circuits and a thermal shutdown circuit that protects the IC from thermal damage due to overloading.



● Features

■ ±1% high-precision output voltage (BA00DD0xx)

■ Low saturation with PNP output

■ Built-in over-current protection circuit that prevents the destruction of the IC due to output short circuits

■ Built-in thermal shutdown circuit for protecting the IC from thermal damage due to overloading

■ Built-in over- voltage protection circuit that prevents the destruction of the IC due to power supply surges



● Applications

  Usable in DSP power supplies for DVDs and CDs, FPDs, televisions, personal computers or any other consumer device



 




同様の部品番号 - BA00CC0WCP-V5E2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BA00CC0WCP-V5E2 ROHM-BA00CC0WCP-V5E2 Datasheet
2Mb / 25P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
More results


同様の説明 - BA00CC0WCP-V5E2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BA00DD0W ROHM-BA00DD0W Datasheet
2Mb / 25P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BD00C0AWFP-E2 ROHM-BD00C0AWFP-E2 Datasheet
827Kb / 21P
   1A Variable Output LDO Regulators
BA033CC0WFP-E2 ROHM-BA033CC0WFP-E2 Datasheet
499Kb / 23P
   2A/1A Fixed Output LDO Regulators
BA50BC0FP-E2 ROHM-BA50BC0FP-E2 Datasheet
512Kb / 19P
   1A Variable/Fixed Output LDO Regulators
BAXXBC0 ROHM-BAXXBC0 Datasheet
490Kb / 19P
   1A Variable/Fixed Output LDO Regulators
BD00C0AWFP ROHM-BD00C0AWFP Datasheet
391Kb / 12P
   1A Standard Variable Output LDO Regulators
BD00IC0WEFJ ROHM-BD00IC0WEFJ Datasheet
517Kb / 26P
   1A Variable Fixed Output LDO Regulators
BA00BC0WFP-E2 ROHM-BA00BC0WFP-E2 Datasheet
512Kb / 19P
   1A Variable/Fixed Output LDO Regulators
BA00DD0W ROHM-BA00DD0W_12 Datasheet
528Kb / 20P
   2A/1A Variable Output
BD00HC0WEFJ ROHM-BD00HC0WEFJ_13 Datasheet
513Kb / 20P
   1A Variable Output LDO Regulator
More results




Rohm について


ROHM Semiconductorは、1958年に設立された日本の半導体会社です。

同社は、電力管理、電力装置、アナログおよび混合シグナル統合回路など、幅広い製品の設計と製造を専門としています。

ROHMの製品は、家電、自動車、産業、通信などのさまざまなアプリケーションで使用されています。

同社は、省エネ技術と低電力設計の専門知識に焦点を当てていることで知られています。

ROHMは20か国以上で事業を展開しており、世界最大の半導体企業の1つです。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com