データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LF353 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

LF353 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 LF353
ダウンロード  LF353 ダウンロード

ファイルサイズ   40.29 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 Dual Operational Amplifier (JFET)

LF353 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
LF353 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 LF353
ダウンロード  LF353 Click to download

ファイルサイズ   40.29 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 Dual Operational Amplifier (JFET)

LF353 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

LF353 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor LF353 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor LF353 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor LF353 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor LF353 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor LF353 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor

LF353 製品詳細

Description
The LF353 is a JFET input operational amplifier with an internally compensated input offset voltage. The JFET input device provides wide bandwidth, low input bias currents and offset currents.

Features
• Internally trimmed offset voltage: 10mV
• Low input bias current: 50pA
• Wide gain bandwidth: 4MHz
• High slew rate: 13V/µs
• High Input impedance: 1012Ω




同様の部品番号 - LF353

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
LF353 MOTOROLA-LF353 Datasheet
101Kb / 4P
   FAMILY OF JFET OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
STMicroelectronics
LF353 STMICROELECTRONICS-LF353 Datasheet
99Kb / 9P
   WIDE BANDWIDTH DUAL J-FET OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
National Semiconductor ...
LF353 NSC-LF353 Datasheet
597Kb / 14P
   Wide Bandwidth Dual JFET Input Operational Amplifier
logo
STMicroelectronics
LF353 STMICROELECTRONICS-LF353 Datasheet
723Kb / 9P
   WIDE BANDWIDTH DUAL J-FET OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Texas Instruments
LF353 TI1-LF353 Datasheet
633Kb / 16P
[Old version datasheet]   LF353 Wide Bandwidth Dual JFET Input Operational Amplifier
More results


同様の説明 - LF353

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
LM353 FAIRCHILD-LM353 Datasheet
52Kb / 3P
   DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER (JFET)
Rev. B
KF353 FAIRCHILD-KF353 Datasheet
34Kb / 6P
   Dual Operational Amplifier (JFET)
logo
Texas Instruments
TL092 TI-TL092_06 Datasheet
162Kb / 8P
[Old version datasheet]   DUAL JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIER
TL092 TI-TL092 Datasheet
101Kb / 6P
[Old version datasheet]   DUAL JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIER
LF412C TI1-LF412C Datasheet
382Kb / 10P
[Old version datasheet]   Dual JFET-INPUT Operational Amplifier
LF353DRG4 TI-LF353DRG4 Datasheet
525Kb / 9P
[Old version datasheet]   JFET-INPUT DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER
LF412C TI-LF412C_07 Datasheet
300Kb / 8P
[Old version datasheet]   DUAL JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIER
logo
Analog Devices
OP215 AD-OP215_15 Datasheet
163Kb / 8P
   Dual Precision JFET-Input Operational Amplifier
OP275 AD-OP275_15 Datasheet
289Kb / 12P
   Dual Bipolar/JFET, Audio Operational Amplifier
OP215 AD-OP215_17 Datasheet
193Kb / 9P
   Dual Precision JFET-Input Operational Amplifier
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com