データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC78T15 データシート (PDF) - Fairchild Semiconductor

MC78T15 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
部品番号 MC78T15
ダウンロード  MC78T15 ダウンロード

ファイルサイズ   44.63 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 3-Terminal 3A Positive Voltage Regulator

MC78T15 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MC78T15 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

部品番号 MC78T15
ダウンロード  MC78T15 Click to download

ファイルサイズ   44.63 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
部品情報 3-Terminal 3A Positive Voltage Regulator

MC78T15 データシート (HTML) - Fairchild Semiconductor

MC78T15 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor MC78T15 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor MC78T15 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor MC78T15 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor MC78T15 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor MC78T15 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor MC78T15 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor MC78T15 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

MC78T15 製品詳細

Description
This family of fixed voltage regulators are monolithic integrated circuit capable of driving loads in excess of 3.0 A.
   
Features
• Output Current in Excess of 3.0A
• Output Transistor Safe Operating Area Compensation
• Power Dissipation :25W
• Internal Short Circuit Current Limiting
• Internal Thermal Overload Protection
• Output Voltage Offered in 4% Tolerance
• No External Components Required
• Output Voltage of 5,12 and 15V
   




同様の部品番号 - MC78T15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MC78T15ABT MOTOROLA-MC78T15ABT Datasheet
162Kb / 12P
   THREE-AMPERE POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
logo
ON Semiconductor
MC78T15ABT ONSEMI-MC78T15ABT Datasheet
162Kb / 12P
   THREE-AMPERE POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
REV 1
MC78T15ABT ONSEMI-MC78T15ABT Datasheet
112Kb / 12P
   3.0 A Positive Voltage Regulators
March, 2004 ??Rev. 4
MC78T15AC ONSEMI-MC78T15AC Datasheet
162Kb / 12P
   THREE-AMPERE POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
REV 1
logo
Motorola, Inc
MC78T15ACT MOTOROLA-MC78T15ACT Datasheet
162Kb / 12P
   THREE-AMPERE POSITIVE FIXED VOLTAGE REGULATORS
More results


同様の説明 - MC78T15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
KA78T15TU FAIRCHILD-KA78T15TU Datasheet
50Kb / 8P
   3-Terminal 3A Positive Voltage Regulator
KA78T12TU FAIRCHILD-KA78T12TU Datasheet
50Kb / 8P
   3-Terminal 3A Positive Voltage Regulator
KA78TXX FAIRCHILD-KA78TXX Datasheet
42Kb / 8P
   3-Terminal 3A Positive Voltage Regulator
KA78T05TU FAIRCHILD-KA78T05TU Datasheet
50Kb / 8P
   3-Terminal 3A Positive Voltage Regulator
KA350 FAIRCHILD-KA350 Datasheet
121Kb / 8P
   3-Terminal 3A Positive Adjustable Voltage Regulator
LM350 FAIRCHILD-LM350 Datasheet
121Kb / 8P
   3-Terminal 3A Positive Adjustable Voltage Regulator
logo
NTE Electronics
NTE1918 NTE-NTE1918 Datasheet
25Kb / 2P
   3 Terminal Positive Voltage Regulator 15V, 3A
logo
Fairchild Semiconductor
LM350 FAIRCHILD-LM350_09 Datasheet
172Kb / 8P
   3-Terminal 3A Positive Adjustable Voltage Regulator
logo
NTE Electronics
NTE1912 NTE-NTE1912 Datasheet
24Kb / 2P
   Integrated Circuit Positive 3 Terminal Voltage Regulator, 12V, 3A
NTE931 NTE-NTE931 Datasheet
24Kb / 2P
   Integrated Circuit 3-Terminal Positive Voltage Regulator 5V, 3A
More results




Fairchild Semiconductor について


Fairchild Semiconductorは、1950年代後半に設立された先駆的な半導体会社でした。
同社は、最初の商用トランジスタの開発における革新と、統合回路技術の進歩への貢献で知られていました。
Fairchildは、電力半導体、アナログおよび混合シグナル統合回路、およびその他の半導体製品の大手サプライヤーになりました。
同社は2016年にSemiconductorで買収され、その製品と技術は引き続きSemiconductorブランドの下で開発および販売されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com