データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

4-1462039-8 データシート (PDF) - Tyco Electronics

4-1462039-8 Datasheet PDF - Tyco Electronics
部品番号 4-1462039-8
ダウンロード  4-1462039-8 ダウンロード

ファイルサイズ   2614.37 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  MACOM [Tyco Electronics]
ホームページ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
部品情報 IM Relay

4-1462039-8 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
4-1462039-8 Datasheet PDF - Tyco Electronics

部品番号 4-1462039-8
ダウンロード  4-1462039-8 Click to download

ファイルサイズ   2614.37 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  MACOM [Tyco Electronics]
ホームページ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
部品情報 IM Relay

4-1462039-8 データシート (HTML) - Tyco Electronics

4-1462039-8 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics 4-1462039-8 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics 4-1462039-8 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics 4-1462039-8 Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics 4-1462039-8 Datasheet HTML 5Page - Tyco Electronics 4-1462039-8 Datasheet HTML 6Page - Tyco Electronics

4-1462039-8 製品詳細

Slim line AND low profile 2 pole telecom/signal relay, polarized Through Hole Types (THT), standard version with 5.08 mm, narrow version with 3.2 mm between the terminal rows or Surface Mount Type (SMT)

Features
- Telecom/signal relay (dry circuit, test access, ringing)
- Slim line10 x 6 mm, 0.39 x 0.24 inch
- Low profile 5.65 mm, 0.222 inch
- Minimum board-space 60 mm2
- Switching current 2 A
- 2 changeover contacts (2 form C / DPDT)
- Bifurcated contacts, gold plated
- High sensitivity results in low nominal power consumption
    140 mW for non latching
    100 mW for latching version
- High surge capability (1.2/50 µs and 10/700 µs) meets Bellcore GR 1089, FCC Part 68 and ITU-T K20
    ≥ 1500 V between open contacts
    ≥ 2500 V between coil and contacts
- High mechanical shock resistance
    up to 300 G functional
    up to 500 G survival

Typical applications:
- Communications equipment Linecard application – analog, ISDN, xDSL, PABX Voice over IP
- Office and business equipment
- Measurement and control equipment
- Consumer electronics Set top boxes, HiFi
- Medical equipment




同様の部品番号 - 4-1462039-8

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tyco Electronics
4-1462039-0 MACOM-4-1462039-0 Datasheet
236Kb / 6P
   IM-Relay
4-1462039-1 MACOM-4-1462039-1 Datasheet
236Kb / 6P
   IM-Relay
4-1462039-2 MACOM-4-1462039-2 Datasheet
236Kb / 6P
   IM-Relay
4-1462039-3 MACOM-4-1462039-3 Datasheet
236Kb / 6P
   IM-Relay
4-1462039-7 MACOM-4-1462039-7 Datasheet
236Kb / 6P
   IM-Relay
More results


同様の説明 - 4-1462039-8

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tyco Electronics
IM48GR MACOM-IM48GR Datasheet
236Kb / 6P
   IM-Relay
logo
TE Connectivity Ltd
ENG_CD_1462037-1_C2 TEC-ENG_CD_1462037-1_C2 Datasheet
432Kb / 6P
   IM-Relay Marking
logo
Tyco Electronics
1486937 MACOM-1486937 Datasheet
23Kb / 1P
   IM Relay SMT Gull Wings Dimension
logo
PIC GmbH
MS-328-5 PIC-MS-328-5_14 Datasheet
233Kb / 2P
   Netzspannungs-Reedsensor im
MS-332-6 PIC-MS-332-6_14 Datasheet
344Kb / 2P
   Leistungs-Reedsensor im
MS-332-5 PIC-MS-332-5_14 Datasheet
343Kb / 2P
   Netzspannungs-Reedsensor im
logo
List of Unclassifed Man...
ADT-2593-MF-SMA-02 ETC2-ADT-2593-MF-SMA-02 Datasheet
45Kb / 1P
   Im-Series Adapters
logo
PIC GmbH
MS-313-3 PIC-MS-313-3 Datasheet
158Kb / 2P
   Weltkleinster Reedsensor im
MS-328-3 PIC-MS-328-3_14 Datasheet
233Kb / 2P
   Standard-Reedsensor im
MS-328-6 PIC-MS-328-6_14 Datasheet
233Kb / 2P
   Leistungs-Reedsensor im
More results




Tyco Electronics について


Tyco Electronicsは、電子コンポーネント、ネットワークソリューション、ワイヤレスシステムの大手プロバイダーでした。同社はもともと1999年にTyco Internationalとして設立され、後に2007年にTyco Electronicsに改名されました。TycoElectronicsは50か国以上で事業を展開し、約20,000人の従業員の労働力がありました。

同社は、自動車、通信、医療、産業、家電など、さまざまな業界向けに、コネクタ、リレー、電源管理ソリューション、回路保護デバイス、その他の電子部品など、幅広い製品とサービスを提供しました。 Tyco Electronicsは、品質、信頼性、イノベーションに焦点を当てていることで知られており、電子業界のリーダーとして認められています。

2012年、Tyco Electronicsは、接続およびセンサーソリューションの大手プロバイダーであるTE Con​​nectivityに買収されました。この買収により、TE Con​​nectivityは、電子工業の製品ポートフォリオと製品を拡大し、市場での地位をさらに強化するのに役立ちました。 Tyco Electronicsは現在、TE Con​​nectivityの子会社であり、顧客に高品質の製品とサービスを提供し続けています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com