データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PZU8.2DB2 データシート (PDF) - NXP Semiconductors

PZU8.2DB2 Datasheet PDF - NXP Semiconductors
部品番号 PZU8.2DB2
ダウンロード  PZU8.2DB2 ダウンロード

ファイルサイズ   124.1 Kbytes
ページ   12 Pages
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors
部品情報 Dual Zener diodes

PZU8.2DB2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
PZU8.2DB2 Datasheet PDF - NXP Semiconductors

部品番号 PZU8.2DB2
ダウンロード  PZU8.2DB2 Click to download

ファイルサイズ   124.1 Kbytes
ページ   12 Pages
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors
部品情報 Dual Zener diodes

PZU8.2DB2 データシート (HTML) - NXP Semiconductors

Back Button PZU8.2DB2 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors PZU8.2DB2 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors PZU8.2DB2 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors PZU8.2DB2 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors PZU8.2DB2 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors PZU8.2DB2 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors PZU8.2DB2 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors PZU8.2DB2 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors PZU8.2DB2 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors PZU8.2DB2 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button 

PZU8.2DB2 製品詳細

General description

Dual isolated general-purpose Zener diodes in SOT353 (SC-88A) very small

Surface-Mounted Device (SMD) standard plastic and dark-green plastic packages.



Features

Non-repetitive peak reverse power dissipation: PZSM = 40 W

Total power dissipation: Ptot ≤ 250 mW

Tolerance series: B2: approximately ±2 %

Wide working voltage range: nominal 2.7 V to 24 V

Dual isolated diodes configuration

Small standard plastic package suitable for surface-mounted design

Small dark-green, halogen-free plastic package suitable for surface-mounted design

AEC-Q101 qualified



Applications

General regulation functions




同様の部品番号 - PZU8.2DB2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
PZU8.2DB2 NXP-PZU8.2DB2 Datasheet
124Kb / 12P
   Dual Zener diodes
Rev. 01-31 March 2008
PZU8.2DB2 NXP-PZU8.2DB2 Datasheet
124Kb / 12P
   Dual Zener diodes
Rev. 01-31 March 2008
logo
Nexperia B.V. All right...
PZU8.2DB2 NEXPERIA-PZU8.2DB2 Datasheet
238Kb / 13P
   Dual Zener diodes
Rev. 01 - 31 March 2008
logo
NXP Semiconductors
PZU8.2DB2/DG NXP-PZU8.2DB2/DG Datasheet
124Kb / 12P
   Dual Zener diodes
Rev. 01-31 March 2008
logo
Nexperia B.V. All right...
PZU8.2DB2/DG NEXPERIA-PZU8.2DB2/DG Datasheet
238Kb / 13P
   Dual Zener diodes
Rev. 01 - 31 March 2008
More results


同様の説明 - PZU8.2DB2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
PZU30DB2 NXP-PZU30DB2 Datasheet
124Kb / 12P
   Dual Zener diodes
Rev. 01-31 March 2008
PZUXDB2 NXP-PZUXDB2 Datasheet
124Kb / 12P
   Dual Zener diodes
Rev. 01-31 March 2008
BZB84-C20 NXP-BZB84-C20 Datasheet
90Kb / 14P
   Dual Zener diodes
Rev. 03-9 June 2009
PZU10DB2 NXP-PZU10DB2 Datasheet
124Kb / 12P
   Dual Zener diodes
Rev. 01-31 March 2008
logo
Nexperia B.V. All right...
BZB84_SER NEXPERIA-BZB84_SER Datasheet
2Mb / 14P
   Dual Zener diodes
Rev. 03 - 9 June 2009
logo
NXP Semiconductors
BZB84 NXP-BZB84 Datasheet
90Kb / 14P
   Dual Zener diodes
Rev. 03-9 June 2009
logo
General Semiconductor
AZ23-C2V7 GE-AZ23-C2V7 Datasheet
387Kb / 8P
   DUAL ZENER DIODES
logo
Nexperia B.V. All right...
PZUXDB2_SER NEXPERIA-PZUXDB2_SER Datasheet
238Kb / 13P
   Dual Zener diodes
Rev. 01 - 31 March 2008
logo
NXP Semiconductors
BZB84-B3V0 NXP-BZB84-B3V0 Datasheet
90Kb / 14P
   Dual Zener diodes
Rev. 03-9 June 2009
CD74ACT573M NXP-CD74ACT573M Datasheet
90Kb / 14P
   Dual Zener diodes
Rev. 03-9 June 2009
More results




NXP Semiconductors について


NXP Semiconductorsは、自動車、産業、通信、消費者市場など、さまざまなアプリケーション向けの幅広い半導体および統合サーキットを設計、開発、製造する公開された多国籍企業です。

同社は2006年に設立され、オランダのアインドホーフェンに本社を置いています。

NXPは、マイクロコントローラー、マイクロプロセッサ、セキュア認証IC、電源管理ICS、RFおよびマイクロ波コンポーネント、センサーソリューションなど、製品の幅広いポートフォリオを提供します。

同社の製品は、エネルギー効率が高く、安全で、信頼性が高いように設計されており、自動車システム、産業用自動化と制御、スマートホームと建物、接続されたデバイスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。

NXPはイノベーションと顧客満足度に専念しており、ニーズを満たすために顧客に最適な半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com