データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CAT24C256YI-G データシート (PDF) - ON Semiconductor

CAT24C256YI-G Datasheet PDF - ON Semiconductor
部品番号 CAT24C256YI-G
ダウンロード  CAT24C256YI-G ダウンロード

ファイルサイズ   205.51 Kbytes
ページ   18 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 256 kb I2C CMOS Serial EEPROM

CAT24C256YI-G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
CAT24C256YI-G Datasheet PDF - ON Semiconductor

部品番号 CAT24C256YI-G
ダウンロード  CAT24C256YI-G Click to download

ファイルサイズ   205.51 Kbytes
ページ   18 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 256 kb I2C CMOS Serial EEPROM

CAT24C256YI-G データシート (HTML) - ON Semiconductor

Back Button CAT24C256YI-G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor CAT24C256YI-G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor CAT24C256YI-G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor CAT24C256YI-G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor CAT24C256YI-G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor CAT24C256YI-G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor CAT24C256YI-G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor CAT24C256YI-G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor CAT24C256YI-G Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor CAT24C256YI-G Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button 

CAT24C256YI-G 製品詳細

Description
The CAT24C256 is a 256 kb Serial CMOS EEPROM, internally organized as 32,768 words of 8 bits each.
It features a 64−byte page write buffer and supports the Standard (100 kHz), Fast (400 kHz) and Fast−Plus (1 MHz) I2C protocol.
Write operations can be inhibited by taking the WP pin High (this protects the entire memory).
External address pins make it possible to address up to eight CAT24C256 devices on the same bus.
On−Chip ECC (Error Correction Code) makes the device suitable for high reliability applications.*

Features
• Supports Standard, Fast and Fast−Plus I2C Protocol
• 1.8 V to 5.5 V Supply Voltage Range
• 64−Byte Page Write Buffer
• Hardware Write Protection for Entire Memory
• Schmitt Triggers and Noise Suppression Filters on I2C Bus Inputs
   (SCL and SDA)
• Low Power CMOS Technology
• 1,000,000 Program/Erase Cycles
• 100 Year Data Retention
• Industrial and Extended Temperature Range
• PDIP, SOIC, TSSOP, MSOP 8−Lead and
   TDFN, UDFN 8−Pad Packages
• This Device is Pb−Free, Halogen Free/BFR Free, and RoHS
   Compliant




同様の部品番号 - CAT24C256YI-G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
CAT24C256YI-GT2 ONSEMI-CAT24C256YI-GT2 Datasheet
187Kb / 14P
   256 kb I2C CMOS Serial EEPROM
November, 2009 ??Rev. 9
CAT24C256YI-GT3 ONSEMI-CAT24C256YI-GT3 Datasheet
187Kb / 14P
   256 kb I2C CMOS Serial EEPROM
November, 2009 ??Rev. 9
CAT24C256YI-GT3 ONSEMI-CAT24C256YI-GT3 Datasheet
193Kb / 18P
   256 kb I2C CMOS Serial EEPROM
October, 2012 ??Rev. 13
CAT24C256YI-GT3 ONSEMI-CAT24C256YI-GT3 Datasheet
193Kb / 18P
   256 kb I2C CMOS Serial EEPROM
October, 2012 ??Rev. 13
CAT24C256YI-GT3 ONSEMI-CAT24C256YI-GT3 Datasheet
375Kb / 20P
   EEPROM Serial 256-Kb I2C
May, 2018 ??Rev. 15
More results


同様の説明 - CAT24C256YI-G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
CAT24C256WI-G ONSEMI-CAT24C256WI-G Datasheet
193Kb / 18P
   256 kb I2C CMOS Serial EEPROM
October, 2012 ??Rev. 13
CAT24C256XI ONSEMI-CAT24C256XI Datasheet
205Kb / 18P
   256 kb I2C CMOS Serial EEPROM
January, 2014 ??Rev. 14
CAV24C256WE-GT3 ONSEMI-CAV24C256WE-GT3 Datasheet
157Kb / 11P
   256-Kb I2C CMOS Serial EEPROM
November, 2012 ??Rev. 0
CAT24C256LI ONSEMI-CAT24C256LI Datasheet
193Kb / 18P
   256 kb I2C CMOS Serial EEPROM
October, 2012 ??Rev. 13
CAT24C256HU4IGT3 ONSEMI-CAT24C256HU4IGT3 Datasheet
193Kb / 18P
   256 kb I2C CMOS Serial EEPROM
October, 2012 ??Rev. 13
CAT24C256 ONSEMI-CAT24C256 Datasheet
187Kb / 14P
   256 kb I2C CMOS Serial EEPROM
November, 2009 ??Rev. 9
logo
Catalyst Semiconductor
CAT24C256 CATALYST-CAT24C256 Datasheet
547Kb / 14P
   256-Kb I2C CMOS Serial EEPROM
logo
ON Semiconductor
CAV24C256 ONSEMI-CAV24C256_18 Datasheet
265Kb / 14P
   EEPROM Serial 256-Kb I2C
May, 2018 ??Rev. 1
CAT24C256 ONSEMI-CAT24C256_18 Datasheet
375Kb / 20P
   EEPROM Serial 256-Kb I2C
May, 2018 ??Rev. 15
CAV24C256 ONSEMI-CAV24C256 Datasheet
157Kb / 11P
   256-Kb CMOS Serial EEPROM
November, 2012 ??Rev. 0
More results




ON Semiconductor について


「ON Semiconductorは、自動車、コンピューティング、消費財、産業、通信市場など、さまざまなアプリケーション向けに幅広い半導体製品を設計、開発、製造する公開企業です。
同社は1999年に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置いています。
Semiconductorは、電源MOSFET、ダイオード、整流器、電圧レギュレーターなど、電力管理、アナログ、離散半導体の幅広いポートフォリオを提供します。
同社の製品は、エネルギー効率が高く、信頼性が高く、費用対効果が高いように設計されており、ポータブルエレクトロニクス、産業自動化システム、再生可能エネルギーシステム、自動車用エレクトロニクスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。
Semiconductorは、イノベーションと顧客満足度に取り組んでおり、お客様のニーズを満たすために最高の半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。」

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com