データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC0228A データシート (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0228A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品番号 TC0228A
ダウンロード  TC0228A ダウンロード

ファイルサイズ   426.8 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品情報 SAW Resonator 423.22 MHz

TC0228A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
TC0228A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TC0228A
ダウンロード  TC0228A Click to download

ファイルサイズ   426.8 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品情報 SAW Resonator 423.22 MHz

TC0228A データシート (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0228A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0228A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0228A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0228A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0228A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0228A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0228A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



同様の部品番号 - TC0228A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0223A TAI-SAW-TC0223A Datasheet
216Kb / 3P
   SAW Resonator 315.15 MHz F11
TC0224A TAI-SAW-TC0224A Datasheet
291Kb / 4P
   SAW Resonator 669.557 MHz SMD 3.8X3.8 mm
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0224A GOLLEDGE-TC0224A Datasheet
67Kb / 3P
   SAW Resonator 669.5570MHz
More results


同様の説明 - TC0228A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Murata Manufacturing Co...
RO3102 MURATA-RO3102 Datasheet
191Kb / 2P
   423.22 MHz SAW Resonator
logo
RF Monolithics, Inc
RO2102 RFM-RO2102 Datasheet
146Kb / 2P
   423.22 MHz SAW Resonator
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0149E TAI-SAW-TC0149E Datasheet
744Kb / 4P
   SAW Resonator 423.22 MHz
logo
Murata Manufacturing Co...
RP1298 MURATA-RP1298_15 Datasheet
253Kb / 2P
   423.22 MHz SAW Resonator
logo
RF Monolithics, Inc
RO2102A RFM-RO2102A Datasheet
169Kb / 2P
   423.22 MHz SAW Resonator
logo
Murata Manufacturing Co...
RO3102A MURATA-RO3102A Datasheet
392Kb / 2P
   423.22 MHz SAW Resonator
logo
RF Monolithics, Inc
RO2102A-1 RFM-RO2102A-1 Datasheet
98Kb / 2P
   423.22 MHz SAW Resonator
logo
Murata Manufacturing Co...
RP1298-2 MURATA-RP1298-2 Datasheet
127Kb / 2P
   423.22 MHz SAW Resonator
RP1298-2 MURATA-RP1298-2_15 Datasheet
254Kb / 2P
   423.22 MHz SAW Resonator
logo
RF Monolithics, Inc
RP1298 RFM-RP1298 Datasheet
149Kb / 2P
   423.22 MHz SAW Resonator
logo
Murata Manufacturing Co...
RO3102A-1 MURATA-RO3102A-1 Datasheet
392Kb / 2P
   423.22 MHz SAW Resonator
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com