データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SM6T15A5B データシート (PDF) - Vishay Siliconix

SM6T15A5B Datasheet PDF - Vishay Siliconix
部品番号 SM6T15A5B
ダウンロード  SM6T15A5B ダウンロード

ファイルサイズ   128.24 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors

SM6T15A5B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
SM6T15A5B Datasheet PDF - Vishay Siliconix

部品番号 SM6T15A5B
ダウンロード  SM6T15A5B Click to download

ファイルサイズ   128.24 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors

SM6T15A5B データシート (HTML) - Vishay Siliconix

SM6T15A5B Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SM6T15A5B Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SM6T15A5B Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SM6T15A5B Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SM6T15A5B Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SM6T15A5B Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix

SM6T15A5B 製品詳細

FEATURES
• Low profile package
• Ideal for automated placement
• Glass passivated chip junction
• 600 W peak pulse power capability with a 10/1000 µs waveform
• Available in uni-directional and bi-directional
• Excellent clamping capability
• Low inductance
• Meets MSL level 1, per J-STD-020, LF maximum peak of 260 °C
• Solder dip 260 °C, 40 s
• Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC

TYPICAL APPLICATIONS
    Use in sensitive electronics protection against voltage transients induced by inductive load switching and lighting on ICs, MOSFET, signal lines of sensor units for consumer, computer, industrial, automotive and telecommunication.




同様の部品番号 - SM6T15A5B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SM6T15A5B VISHAY-SM6T15A5B Datasheet
128Kb / 6P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 13-Dec-13
More results


同様の説明 - SM6T15A5B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
MSP3V3 VISHAY-MSP3V3_10 Datasheet
84Kb / 4P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 23-Apr-10
SM15T36CA-E3 VISHAY-SM15T36CA-E3 Datasheet
93Kb / 5P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 13-Dec-13
1.5SMC250A-E3 VISHAY-1.5SMC250A-E3 Datasheet
109Kb / 6P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 14-Dec-12
SMP3V3 VISHAY-SMP3V3_13 Datasheet
91Kb / 5P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 11-Dec-12
SMAJ18CA-E3 VISHAY-SMAJ18CA-E3 Datasheet
85Kb / 5P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 21-Sep-12
SMCJ64CA-E3 VISHAY-SMCJ64CA-E3 Datasheet
114Kb / 5P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 10-Dec-13
SM15T39A-E3 VISHAY-SM15T39A-E3 Datasheet
93Kb / 5P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 13-Dec-13
SM6T22CA-E3 VISHAY-SM6T22CA-E3 Datasheet
128Kb / 6P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 13-Dec-13
TGL41-6.8 VISHAY-TGL41-6.8 Datasheet
66Kb / 5P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
03-May-02
1.5SMC43CA VISHAY-1.5SMC43CA Datasheet
47Kb / 3P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
31-Jul-03
P4SMA440A-E3 VISHAY-P4SMA440A-E3 Datasheet
94Kb / 6P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 13-Dec-12
More results




Vishay Siliconix について


Vishay Siliconixは、パッシブ電子コンポーネントのグローバルメーカーであるVishay Intertechnologyの子会社です。
Vishay Siliconixは、パワーMOSFET、IGBT、およびその他のパワー半導体の設計、製造、およびマーケティングを専門としています。
同社は1962年に設立され、カリフォルニア州サンタクララに本社を置いています。
Vishay Siliconixは、再生可能エネルギーシステム、産業機器、コンピューティングと通信、自動車電子機器など、さまざまなアプリケーション向けの電源ソリューションを提供しています。
同社の製品は、高効率、低消費電力、高い信頼性のために設計されており、高度な製造プロセスを使用して最先端の施設で製造されています。
イノベーションと顧客満足度に焦点を当てたVishay Siliconixは、ニーズを満たすために顧客に最良の電力管理ソリューションを提供することに取り組んでいます。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com