データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BCS-114-L-D データシート (PDF) - Samtec, Inc

BCS-114-L-D Datasheet PDF - Samtec, Inc
部品番号 BCS-114-L-D
ダウンロード  BCS-114-L-D ダウンロード

ファイルサイズ   467.37 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  SAMTEC [Samtec, Inc]
ホームページ  http://www.samtec.com/
Logo SAMTEC - Samtec, Inc
部品情報 INSULATOR: GLASS FILLED LCP UL 94 VO, COLOR: BLACK CONTACT: PHOS.BRONZE

BCS-114-L-D Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
BCS-114-L-D Datasheet PDF - Samtec, Inc

部品番号 BCS-114-L-D
ダウンロード  BCS-114-L-D Click to download

ファイルサイズ   467.37 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  SAMTEC [Samtec, Inc]
ホームページ  http://www.samtec.com/
Logo SAMTEC - Samtec, Inc
部品情報 INSULATOR: GLASS FILLED LCP UL 94 VO, COLOR: BLACK CONTACT: PHOS.BRONZE

BCS-114-L-D データシート (HTML) - Samtec, Inc

BCS-114-L-D Datasheet HTML 1Page - Samtec, Inc BCS-114-L-D Datasheet HTML 2Page - Samtec, Inc BCS-114-L-D Datasheet HTML 3Page - Samtec, Inc



同様の部品番号 - BCS-114-L-D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Samtec, Inc
BCS-110-L-S-DE SAMTEC-BCS-110-L-S-DE Datasheet
861Kb / 1P
   TIGER CLAW PASS-THROUGH SOCKET
BCS-110-L-S-HE SAMTEC-BCS-110-L-S-HE Datasheet
861Kb / 1P
   TIGER CLAW PASS-THROUGH SOCKET
BCS-112-L-D-PE SAMTEC-BCS-112-L-D-PE Datasheet
861Kb / 1P
   TIGER CLAW PASS-THROUGH SOCKET
BCS-112-L-D-TE SAMTEC-BCS-112-L-D-TE Datasheet
861Kb / 1P
   TIGER CLAW PASS-THROUGH SOCKET
More results


同様の説明 - BCS-114-L-D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Japan Aviation Electron...
PM2R013NQ1 JAE-PM2R013NQ1 Datasheet
162Kb / 1P
   INSULATOR GLASS FILLED LCP
WR-70S-VFH30-N1 JAE-WR-70S-VFH30-N1 Datasheet
91Kb / 1P
   glass filled lcp
logo
FCI connector
85922-101 FCI-CONNECTOR-85922-101 Datasheet
125Kb / 1P
   BODY MALT LIQUID CRYSTAL POLYMER 30% GLASS FLAME RETARDANT ACC UL 94-VO
87022 FCI-CONNECTOR-87022 Datasheet
246Kb / 3P
   HOUSING MATERIAL: LCP GLASS FILLED FLAME RETARDANT PER UL 94V-0
87024 FCI-CONNECTOR-87024 Datasheet
271Kb / 3P
   HOUSING MATERIAL: LCP GLASS FILLED FLAME RETARDANT PER UL 94V-0
logo
Cvilux Corporation
CH0101S CVILUX-CH0101S Datasheet
104Kb / 1P
   LCP With 30% GF UL 94V—0 Color Black
logo
Assmann Electronics Inc...
A-USB-A-2P-C ASSMANN-A-USB-A-2P-C Datasheet
177Kb / 1P
   Insulation: Glass Filled polyester UL94V-0, Color Black
logo
Amphenol Corporation
C-L17D4K63XXX AMPHENOL-C-L17D4K63XXX Datasheet
172Kb / 1P
   shell-thermoplastic, ul94-vo color black
C-L17-137XX AMPHENOL-C-L17-137XX Datasheet
250Kb / 2P
   shell-thermoplastic, ul94-vo color black
logo
Dubilier
TYPEHBSERIES DUBILIER-TYPEHBSERIES Datasheet
672Kb / 2P
   Glass filled polyester (PBT, UL flammability 94V-0)
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com